データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD1N60C データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD1N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD1N60C
ダウンロード  FQD1N60C ダウンロード

ファイルサイズ   557.93 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5

FQD1N60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD1N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD1N60C
ダウンロード  FQD1N60C Click to download

ファイルサイズ   557.93 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5

FQD1N60C データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD1N60C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD1N60C 製品詳細

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 1 A, 600 V, RDS(on) = 11.5 Ω (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 0.5 A
• Low Gate Charge (Typ. 4.8 nC)
• Low Crss (Typ. 3.5 pF)
• 100% Avalanche Tested
• RoHS Compliant




同様の部品番号 - FQD1N60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
640Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
758Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQD1N60C KERSEMI-FQD1N60C Datasheet
824Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD1N60C ISC-FQD1N60C Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
More results


同様の説明 - FQD1N60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB8N60CTM FAIRCHILD-FQB8N60CTM Datasheet
804Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 7.5 A, 1.2 廓
FQPF8N60CT FAIRCHILD-FQPF8N60CT Datasheet
829Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 7.5 A, 1.2 廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com