データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD4P40TF データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD4P40TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD4P40TF
ダウンロード  FQD4P40TF ダウンロード

ファイルサイズ   764.65 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 400V P-Channel MOSFET

FQD4P40TF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD4P40TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD4P40TF
ダウンロード  FQD4P40TF Click to download

ファイルサイズ   764.65 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 400V P-Channel MOSFET

FQD4P40TF データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD4P40TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD4P40TF 製品詳細

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for electronic lamp ballast based on complimentary half bridge.

Features
• -2.7A, -400V, RDS(on) = 3.1Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 18 nC)
• Low Crss ( typical 11 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS Compliant




同様の部品番号 - FQD4P40TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4P40TM FAIRCHILD-FQD4P40TM Datasheet
917Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1 廓
More results


同様の説明 - FQD4P40TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU4P40 KERSEMI-KSMU4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB2P40 FAIRCHILD-FQB2P40 Datasheet
586Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQPF4P40 FAIRCHILD-FQPF4P40 Datasheet
635Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQP2P40 FAIRCHILD-FQP2P40 Datasheet
576Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
647Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40 Datasheet
715Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40_08 Datasheet
646Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB4P40 KEXIN-KQB4P40 Datasheet
63Kb / 2P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD4P40 KERSEMI-KSMD4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP4P40 FAIRCHILD-FQP4P40 Datasheet
637Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com