データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1217AS-H-3R3N データシート (PDF) - TOKO, Inc

1217AS-H-3R3N Datasheet PDF - TOKO, Inc
部品番号 1217AS-H-3R3N
ダウンロード  1217AS-H-3R3N ダウンロード

ファイルサイズ   124.32 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TOKO [TOKO, Inc]
ホームページ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc
部品情報 8.3 x 8.3mm Max. square, 3.0, 4.0, and 4.5mm Max. height.

1217AS-H-3R3N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1217AS-H-3R3N Datasheet PDF - TOKO, Inc

部品番号 1217AS-H-3R3N
ダウンロード  1217AS-H-3R3N Click to download

ファイルサイズ   124.32 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TOKO [TOKO, Inc]
ホームページ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc
部品情報 8.3 x 8.3mm Max. square, 3.0, 4.0, and 4.5mm Max. height.

1217AS-H-3R3N データシート (HTML) - TOKO, Inc

1217AS-H-3R3N Datasheet HTML 1Page - TOKO, Inc 1217AS-H-3R3N Datasheet HTML 2Page - TOKO, Inc



同様の部品番号 - 1217AS-H-3R3N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TOKO, Inc
1217AS-H-3R3N TOKO-1217AS-H-3R3N Datasheet
67Kb / 1P
   Fixed Inductors for Surface Mounting
1217AS-H-3R3N TOKO-1217AS-H-3R3N Datasheet
322Kb / 1P
   Ferrite Inductors
logo
Murata Manufacturing Co...
1217AS-H-3R3N MURATA-1217AS-H-3R3N Datasheet
740Kb / 2P
   Inductor
More results


同様の説明 - 1217AS-H-3R3N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TOKO, Inc
DEM10050C TOKO-DEM10050C Datasheet
107Kb / 1P
   10.3 x 10.3mm Max. square, 5.0mm Max. height.
logo
Sumida Corporation
CDH20D10 SUMIDA-CDH20D10_10 Datasheet
434Kb / 4P
   Small size inductor 2.2mm Max square and 1.1mm Max height
logo
TOKO, Inc
DG6045C TOKO-DG6045C Datasheet
88Kb / 1P
   Low Profile (H 4.5mm Max).
DEM3512C TOKO-DEM3512C Datasheet
110Kb / 2P
   Low profile (3.5 x 3.7mm square, 1.2 and 1.8mm Max. height).
logo
Shenzhen Luguang Electr...
FT-12N-65ME LUGUANG-FT-12N-65ME Datasheet
181Kb / 1P
   30Vp-p Square Wave MAX.
GSK-2320TE-LZ105 LUGUANG-GSK-2320TE-LZ105 Datasheet
96Kb / 1P
   30Vp-p max. square Wave
logo
List of Unclassifed Man...
PCMB104T ETC2-PCMB104T Datasheet
627Kb / 1P
   Low profile (3.0 mm max) and small size (7.3mm x 6.6mm)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
FT-12T-66ME LUGUANG-FT-12T-66ME Datasheet
155Kb / 1P
   30Vp-p Square Wave MAX.
logo
Sumida Corporation
CAS19D17C SUMIDA-CAS19D17C Datasheet
31Kb / 1P
   19.0횞5.3mm Max.(L횞W),1.9mm Max. Height
BM8290 SUMIDA-BM8290 Datasheet
208Kb / 1P
   9.25횞8.05mm Max.(L횞W),8.85mm Max. Height.
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com