データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCX56-16-TP データシート (PDF) - Micro Commercial Components

BCX56-16-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components
部品番号 BCX56-16-TP
ダウンロード  BCX56-16-TP ダウンロード

ファイルサイズ   217.86 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MCC [Micro Commercial Components]
ホームページ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
部品情報 NPN Plastic-Encapsulate Transistors

BCX56-16-TP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BCX56-16-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components

部品番号 BCX56-16-TP
ダウンロード  BCX56-16-TP Click to download

ファイルサイズ   217.86 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MCC [Micro Commercial Components]
ホームページ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
部品情報 NPN Plastic-Encapsulate Transistors

BCX56-16-TP データシート (HTML) - Micro Commercial Components

BCX56-16-TP Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BCX56-16-TP Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components

BCX56-16-TP 製品詳細

Features

• Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)

• Power Dissipation: PCM=0.5W (Tamb=25°C)

• Collector Current: ICM=1.0A

• Collector-Base Voltage: V(BR)CBO=100V

• Marking : BCX56=BH, BCX56-10=BK, BCX56-16=BL

• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating

• Moisure Sensitivity Level 1



 




同様の部品番号 - BCX56-16-TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BCX56-16-AU PANJIT-BCX56-16-AU Datasheet
383Kb / 6P
   NPN Low Vce(sat) Transistor
February 15,2019-REV.00
BCX56-16-AU_R1_000A1 PANJIT-BCX56-16-AU_R1_000A1 Datasheet
383Kb / 6P
   NPN Low Vce(sat) Transistor
February 15,2019-REV.00
logo
Zetex Semiconductors
BCX56-16-BL ZETEX-BCX56-16-BL Datasheet
17Kb / 1P
   SOT89 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
Nexperia B.V. All right...
BCX56-16-Q NEXPERIA-BCX56-16-Q Datasheet
239Kb / 12P
   80 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 2 - 17 June 2022
More results


同様の説明 - BCX56-16-TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
A42 BWTECH-A42 Datasheet
540Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
S9014 BWTECH-S9014 Datasheet
327Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2712-O MCC-2SC2712-O_13 Datasheet
277Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2859-O MCC-2SC2859-O Datasheet
364Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHIKUES Electronics
2SC4177 SKTECHNOLGY-2SC4177 Datasheet
681Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MMDT2222A MCC-MMDT2222A_13 Datasheet
282Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT4401 MCC-MMDT4401_13 Datasheet
387Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA42 MCC-PZTA42 Datasheet
643Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4672-P MCC-2SC4672-P_13 Datasheet
654Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1740S-Q MCC-2SC1740S-Q_13 Datasheet
381Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
CXT5551 MCC-CXT5551_14 Datasheet
369Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com