データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HGTP14N36G3VL データシート (PDF) - Intersil Corporation

HGTP14N36G3VL Datasheet PDF - Intersil Corporation
部品番号 HGTP14N36G3VL
ダウンロード  HGTP14N36G3VL ダウンロード

ファイルサイズ   110.66 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 14A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs

HGTP14N36G3VL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HGTP14N36G3VL Datasheet PDF - Intersil Corporation

部品番号 HGTP14N36G3VL
ダウンロード  HGTP14N36G3VL Click to download

ファイルサイズ   110.66 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 14A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs

HGTP14N36G3VL データシート (HTML) - Intersil Corporation

HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HGTP14N36G3VL Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation

HGTP14N36G3VL 製品詳細

Description
This N-Channel IGBT is a MOS gated, logic level device which is intended to be used as an ignition coil driver in automotive ignition circuits. Unique features include an active voltage clamp between the collector and the gate which provides Self Clamped Inductive Switching (SCIS) capability in ignition circuits. Internal diodes provide ESD protection for the logic level gate. Both a series resistor and a shunt resister are provided in the gate circuit.

Features
• Logic Level Gate Drive
• Internal Voltage Clamp
• ESD Gate Protection
• TJ = 175°C
• Ignition Energy Capable




同様の部品番号 - HGTP14N36G3VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HGTP14N36G3VL FAIRCHILD-HGTP14N36G3VL Datasheet
224Kb / 8P
   14A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
More results


同様の説明 - HGTP14N36G3VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
HGTP14N36G3VL FAIRCHILD-HGTP14N36G3VL Datasheet
224Kb / 8P
   14A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
HGT1S20N36G3VL FAIRCHILD-HGT1S20N36G3VL Datasheet
256Kb / 7P
   20A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
HGT1S14N37G3VLS FAIRCHILD-HGT1S14N37G3VLS Datasheet
159Kb / 6P
   14A, 370V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
HGTP14N41G3VLS FAIRCHILD-HGTP14N41G3VLS Datasheet
193Kb / 6P
   14A, 410V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
logo
Intersil Corporation
HGTP14N40F3VL INTERSIL-HGTP14N40F3VL Datasheet
85Kb / 5P
   14A, 400V N-Channel, Logic Level Voltage Clamping IGBT
April 1995
logo
Fairchild Semiconductor
HGTP20N35G3VL FAIRCHILD-HGTP20N35G3VL Datasheet
209Kb / 8P
   20A, 350V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
logo
Intersil Corporation
HGTP20N35G3VL INTERSIL-HGTP20N35G3VL Datasheet
106Kb / 6P
   20A, 350V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs
April 1995
logo
Harris Corporation
HGTD7N60C3 HARRIS-HGTD7N60C3 Datasheet
153Kb / 6P
   14A, 600V, UFS Series N-Channel IGBTs
logo
Intersil Corporation
HGTD7N60C3S INTERSIL-HGTD7N60C3S Datasheet
144Kb / 7P
   14A, 600V, UFS Series N-Channel IGBTs
January 2000
logo
Fairchild Semiconductor
HGTD7N60C3S FAIRCHILD-HGTD7N60C3S Datasheet
166Kb / 8P
   14A, 600V, UFS Series N-Channel IGBTs
More results




Intersil Corporation について


Intersil Corporationは、高性能アナログと混合シグナル統合回路の設計と製造に特化したアメリカの半導体会社でした。
同社は1967年に設立され、電力管理、データ変換、無線頻度(RF)テクノロジーの専門知識で知られています。
Intersilの製品は、家電、産業、通信、航空宇宙と防衛などの幅広いアプリケーションで使用されていました。
2016年、Intersilは日本の半導体会社であるRenesas Electronics Corporationに買収されました。
Intersilのブランドとテクノロジーは、Renesasの製品ポートフォリオの一部として開発および販売され続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com