データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0973A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0973A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TA0973A
ダウンロード  TA0973A ダウンロード

ファイルサイズ   213.82 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1030 MHz

TA0973A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA0973A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0973A
ダウンロード  TA0973A Click to download

ファイルサイズ   213.82 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1030 MHz

TA0973A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0973A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TA0973A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0973A GOLLEDGE-TA0973A Datasheet
188Kb / 7P
   SAW Filter 1030.0MHz
More results


同様の説明 - TA0973A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TriQuint Semiconductor
857216 TRIQUINT-857216_15 Datasheet
548Kb / 6P
   1030 MHz SAW filter
logo
API Technologies Corp
MN95015 APITECH-MN95015 Datasheet
77Kb / 3P
   1030 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367 Datasheet
111Kb / 5P
   1030 MHz BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2541A TAI-SAW-TA2541A Datasheet
531Kb / 6P
   SAW Filter 1030 MHz (BW 2MHz) SMD 3X3 mm
logo
Qorvo, Inc
880367 QORVO-880367 Datasheet
152Kb / 6P
   1030 MHz IFF BAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367_15 Datasheet
152Kb / 6P
   1030 MHz IFF BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0669A TAI-SAW-TC0669A Datasheet
431Kb / 6P
   SAW Resonator 1030 MHz -50KHz SMD 3.0x3.0mm
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
MN95031 APITECH-MN95031 Datasheet
78Kb / 3P
   1030 MHz Resonator 0.2 MHz Bandwidth
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com