データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1175A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1175A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TA1175A
ダウンロード  TA1175A ダウンロード

ファイルサイズ   150.32 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1591.5 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=35 MHz)

TA1175A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA1175A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1175A
ダウンロード  TA1175A Click to download

ファイルサイズ   150.32 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1591.5 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=35 MHz)

TA1175A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1175A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TA1175A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1175A GOLLEDGE-TA1175A Datasheet
100Kb / 6P
   SAW Filter 1591.50MHz
More results


同様の説明 - TA1175A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2623A TAI-SAW-TA2623A Datasheet
883Kb / 8P
   SAW Filter 1542.5 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=35 MHz)
TA2550A TAI-SAW-TA2550A Datasheet
456Kb / 6P
   SAW Filter 1191.8 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2662A TAI-SAW-TA2662A Datasheet
405Kb / 6P
   SAW Filter 1260 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=48 MHz)
TA2549A TAI-SAW-TA2549A Datasheet
471Kb / 6P
   SAW Filter 1234.4 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=45 MHz)
TA2551A TAI-SAW-TA2551A Datasheet
456Kb / 6P
   SAW Filter 1587.1 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2707AA1322 TAI-SAW-TA2707AA1322 Datasheet
456Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=2 MHz)
TA2552BA1323 TAI-SAW-TA2552BA1323 Datasheet
343Kb / 7P
   SAW Filter 1278.75 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2708AA1325 TAI-SAW-TA2708AA1325 Datasheet
357Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=2 MHz)
TA2531A TAI-SAW-TA2531A Datasheet
742Kb / 7P
   SAW Filter 869 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=14 MHz)
TA2552A TAI-SAW-TA2552A Datasheet
473Kb / 7P
   SAW Filter 1278.75 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com