データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AZ833-3DE データシート (PDF) - ZETTLER Electronics

AZ833-3DE Datasheet PDF - ZETTLER Electronics
部品番号 AZ833-3DE
ダウンロード  AZ833-3DE ダウンロード
ファイルサイズ   210.13 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ZETTLER [ZETTLER Electronics]
ホームページ  http://www.zettlerelectronics.com
Logo ZETTLER - ZETTLER Electronics
部品情報 MICROMINIATURE POLARIZED RELAY

AZ833-3DE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AZ833-3DE Datasheet PDF - ZETTLER Electronics

部品番号 AZ833-3DE
ダウンロード  AZ833-3DE Click to download

ファイルサイズ   210.13 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ZETTLER [ZETTLER Electronics]
ホームページ  http://www.zettlerelectronics.com
Logo ZETTLER - ZETTLER Electronics
部品情報 MICROMINIATURE POLARIZED RELAY

AZ833-3DE データシート (HTML) - ZETTLER Electronics


AZ833-3DE 製品詳細

MICROMINIATURE POLARIZED RELAY



FEATURES

• Microminiature size: Height: .197 inches (5 mm); Length: .551 inches (14 mm); Width: .354 inches (9 mm)

• High sensitivity, 79 mW pickup

• Monostable and bistable (latching) single coil and two coil versions available

• Meets FCC Part 68.302 1500 V lightning surge

• DIP terminal layout, fits 10 pin IC socket

• Epoxy sealed for automatic wave soldering and cleaning

• UL, CUR file E43203




同様の部品番号 - AZ833-3DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
AZ833-3DE ETC-AZ833-3DE Datasheet
163Kb / 4P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
More results


同様の説明 - AZ833-3DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
AZ833 ETC-AZ833 Datasheet
163Kb / 4P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZ851 ZETTLER-AZ851 Datasheet
70Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ956 ZETTLER-AZ956 Datasheet
147Kb / 2P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
logo
American Zettler, Inc.
AZ846 AZETTLER-AZ846 Datasheet
80Kb / 2P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ850 AZETTLER-AZ850 Datasheet
72Kb / 2P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ851 AZETTLER-AZ851 Datasheet
109Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ852 AZETTLER-AZ852 Datasheet
230Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ956 AZETTLER-AZ956 Datasheet
92Kb / 2P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ8462 AZETTLER-AZ8462 Datasheet
162Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
AZ8463 AZETTLER-AZ8463 Datasheet
147Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
logo
ZETTLER Electronics
AZ851 ZETTLER-AZ851_14 Datasheet
64Kb / 3P
MICROMINIATURE POLARIZED RELAY
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com