データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C7036 データシート (PDF) - Won-Top Electronics

C7036 Datasheet PDF - Won-Top Electronics
部品番号 C7036
ダウンロード  C7036 ダウンロード

ファイルサイズ   31.39 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
部品情報 70A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE

C7036 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
C7036 Datasheet PDF - Won-Top Electronics

部品番号 C7036
ダウンロード  C7036 Click to download

ファイルサイズ   31.39 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
部品情報 70A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE

C7036 データシート (HTML) - Won-Top Electronics

C7036 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics C7036 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics

C7036 製品詳細

Features
● Diffused Junction
● Low Leakage
● Low Cost
● High Surge Current Capability
● Die Size 220 mil HEX




同様の部品番号 - C7036

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsumi Electronics, Co...
C70-012 MITSUMI-C70-012 Datasheet
124Kb / 2P
   Power Supply Voltage & Signal
logo
E-SWITCH
C700000 E-SWITCH-C700000 Datasheet
89Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
C700001 E-SWITCH-C700001 Datasheet
88Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
C700002 E-SWITCH-C700002 Datasheet
88Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
C700003 E-SWITCH-C700003 Datasheet
92Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


同様の説明 - C7036

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
C70A WTE-C70A_14 Datasheet
31Kb / 2P
   70A AUTOMOTIVE CELL DIODE
C5020 WTE-C5020_14 Datasheet
31Kb / 2P
   50A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
C3520 WTE-C3520 Datasheet
42Kb / 2P
   35A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
C5020 WTE-C5020 Datasheet
42Kb / 2P
   50A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
C3520 WTE-C3520_14 Datasheet
31Kb / 2P
   35A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
logo
Nell Semiconductor Co.,...
70CD NELLSEMI-70CD Datasheet
85Kb / 1P
   Automotive Cell Diodes, 70A
logo
Shanghai Lunsure Electr...
AR50L CHENYI-AR50L Datasheet
50Kb / 2P
   AVALANCHE AUTOMOTIVE DIODE
AR50Z CHENYI-AR50Z Datasheet
50Kb / 2P
   AVALANCHE AUTOMOTIVE DIODE
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
AAR25L MIC-AAR25L Datasheet
22Kb / 1P
   AVALANCHE AUTOMOTIVE DIODE
AAR25M MIC-AAR25M Datasheet
22Kb / 1P
   AVALANCHE AUTOMOTIVE DIODE
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com