データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Z25SG データシート (PDF) - Voltage Multipliers Inc.

Z25SG Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.
部品番号 Z25SG_13
ダウンロード  Z25SG ダウンロード

ファイルサイズ   97.35 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??3000ns ??Hermetic

Z25SG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
Z25SG Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.

部品番号 Z25SG_13
ダウンロード  Z25SG Click to download

ファイルサイズ   97.35 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??3000ns ??Hermetic

Z25SG データシート (HTML) - Voltage Multipliers Inc.

Z25SG_13 Datasheet HTML 1Page - Voltage Multipliers Inc. Z25SG_13 Datasheet HTML 2Page - Voltage Multipliers Inc.



同様の部品番号 - Z25SG_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
Z25SG ETC1-Z25SG Datasheet
98Kb / 2P
   2,500 V - 10,000 V Rectifiers (0.50 A - 1.5 A Forward Current 3000 ns Recovery Time)
logo
Voltage Multipliers Inc...
Z25SG VMI-Z25SG Datasheet
123Kb / 1P
   Spice Model
More results


同様の説明 - Z25SG_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
Z25FG VMI-Z25FG_13 Datasheet
97Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??200ns ??Hermetic
Z25UFG VMI-Z25UFG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??100ns ??Hermetic
M25SG VMI-M25SG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??3000ns ??Hermetic
X25SG VMI-X25SG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??3000ns ??Hermetic
1N6838 VMI-1N6838_13 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 500mA - 1500mA ??30ns - 50ns ??Hermetic
MR140FF5 VMI-MR140FF5 Datasheet
60Kb / 1P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10 mA ??50ns - 3000ns
X25UFG VMI-X25UFG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??100ns ??Hermetic
M25FG VMI-M25FG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??200ns ??Hermetic
X25FG VMI-X25FG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??200ns ??Hermetic
OZ100SG VMI-OZ100SG Datasheet
118Kb / 2P
   High Voltage Opto-diode - Axial Lead 0.30A - 0.50A ??3000ns
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com