データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DS-109319 データシート (PDF) - Tyco Electronics

DS-109319 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 DS-109319
ダウンロード  DS-109319 ダウンロード

ファイルサイズ   80.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 Two-Way Power Divider 10 - 500 MHz

DS-109319 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DS-109319 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 DS-109319
ダウンロード  DS-109319 Click to download

ファイルサイズ   80.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 Two-Way Power Divider 10 - 500 MHz

DS-109319 データシート (HTML) - Tyco Electronics

DS-109319 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics DS-109319 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - DS-109319

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
DS-109 MACOM-DS-109 Datasheet
159Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DS-109 MA-COM-DS-109 Datasheet
76Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
DS-109-DS-319 MA-COM-DS-109-DS-319 Datasheet
76Kb / 3P
   Two-Way Power Divider
logo
Tyco Electronics
DS-109PIN MACOM-DS-109PIN Datasheet
159Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DS-109PIN MA-COM-DS-109PIN Datasheet
76Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
More results


同様の説明 - DS-109319

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
DS-319 MA-COM-DS-319 Datasheet
76Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
logo
Tyco Electronics
PD10-0040-S MACOM-PD10-0040-S Datasheet
15Kb / 1P
   Two-Way Power Divider 10 - 500 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DSS-333 MA-COM-DSS-333 Datasheet
105Kb / 2P
   Surface Mount Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
logo
Tyco Electronics
DSS-333 MACOM-DSS-333 Datasheet
117Kb / 2P
   Surface Mount Two-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
DSS-313 MACOM-DSS-313 Datasheet
106Kb / 2P
   Two-Way Power Divider 10 - 2000 MHz
T-1000 MACOM-T-1000 Datasheet
126Kb / 1P
   Two-Way Power Divider 10 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DSS-313 MA-COM-DSS-313 Datasheet
73Kb / 3P
   Two-Way Power Divider, 10 - 2000 MHz
T-1000 MA-COM-T-1000 Datasheet
63Kb / 2P
   Two-Way Power Divider, 10 - 1000 MHz
DS-312 MA-COM-DS-312 Datasheet
94Kb / 3P
   Four-Way Power Divider, 10 - 500 MHz
DS-318 MA-COM-DS-318 Datasheet
106Kb / 2P
   Plug-In Two-Way Power Divider, 5 - 500 MHz
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com