データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2975 データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

2SK2975 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 2SK2975
ダウンロード  2SK2975 ダウンロード
ファイルサイズ   29.5 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)

2SK2975 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SK2975 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 2SK2975
ダウンロード  2SK2975 Click to download

ファイルサイズ   29.5 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)

2SK2975 データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor


2SK2975 製品詳細

DESCRIPTION
2SK2975 is a MOS FET type transistor specifically designed for VHF/UHF power amplifiers applications.

FEATURES
• High power gain:Gpe³8.4dB
   @VDD=9.6V,f=450MHz,Pin=30dBm
• High efficiency:55% typ.
• Source case type seramic package
   (connected internally to source)

APPLICATION
   For drive stage and output stage of power amplifiers in VHF/UHF
   band portable radio sets.




同様の部品番号 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2972 TOSHIBA-2SK2972 Datasheet
164Kb / 2P
HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2973 MITSUBISHI-2SK2973 Datasheet
37Kb / 3P
RF POWER MOS FET
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
logo
Sanyo Semicon Device
2SK2976 SANYO-2SK2976 Datasheet
108Kb / 4P
DC-DC Converter Applications
2SK2977 SANYO-2SK2977 Datasheet
42Kb / 4P
DC/DC Converter Applications
More results


同様の説明 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
logo
Hitachi Semiconductor
BB304M HITACHI-BB304M Datasheet
68Kb / 12P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB501C HITACHI-BB501C Datasheet
71Kb / 13P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB502M HITACHI-BB502M Datasheet
65Kb / 13P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
logo
Sanyo Semicon Device
2SK1739A SANYO-2SK1739A Datasheet
123Kb / 4P
RF POWER MOS FET for UHF TV BROADCAST TRANSMITTER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
RD06HVF1 MITSUBISHI-RD06HVF1 Datasheet
381Kb / 8P
MOS FET type transistor specifically designed for VHF RF power amplifiers applications.
logo
Motorola, Inc
MHW607-1 MOTOROLA-MHW607-1 Datasheet
81Kb / 6P
The RF Line VHF Power Amplifiers
logo
NXP Semiconductors
CA901 NXP-CA901 Datasheet
236Kb / 4P
The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
CA901A NXP-CA901A Datasheet
236Kb / 4P
The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
MHW2821-1 NXP-MHW2821-1 Datasheet
204Kb / 6P
UHF Silicon FET Power Amplifiers
Rev 2
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com