データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS05N70 データシート (PDF) - Infineon Technologies AG

SS05N70 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
部品番号 SS05N70
ダウンロード  SS05N70 ダウンロード

ファイルサイズ   938.81 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
部品情報 700V CoolMOS??C6 Power Transistor

SS05N70 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SS05N70 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

部品番号 SS05N70
ダウンロード  SS05N70 Click to download

ファイルサイズ   938.81 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
部品情報 700V CoolMOS??C6 Power Transistor

SS05N70 データシート (HTML) - Infineon Technologies AG

Back Button SS05N70 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button 



同様の部品番号 - SS05N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Highly Electric Co., Lt...
SS05 HIGHLY-SS05 Datasheet
1Mb / 3P
   SNAP ACTION SWITCH
logo
Sanyo Semicon Device
SS05015M SANYO-SS05015M Datasheet
33Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 500mA Rectifier
SS05015SH SANYO-SS05015SH Datasheet
31Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 0.5A Rectifier
SS0503EC SANYO-SS0503EC Datasheet
51Kb / 3P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
SS0503EJ SANYO-SS0503EJ Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 500mA Rectifier
More results


同様の説明 - SS05N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IPA65R099C6 INFINEON-IPA65R099C6 Datasheet
3Mb / 20P
   CoolMOS??C6 Power Transistor
2011-12-14 revision:2.0
IPB65R280C6 INFINEON-IPB65R280C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-26 revision:2.0
IPW60R041C6 INFINEON-IPW60R041C6 Datasheet
868Kb / 13P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-12 revision:2.1
IPX60R950C6 INFINEON-IPX60R950C6 Datasheet
1Mb / 18P
   600V CoolMOS??C6 Power Transistor
Rev. 2.5 2020-05-20
IPD60R3K3C6 INFINEON-IPD60R3K3C6 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-21 revision:2.0
IPD60R2K0C6 INFINEON-IPD60R2K0C6 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-20 revision:2.0
IPA65R600C6 INFINEON-IPA65R600C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-08-19 revision:2.0
IPW65R070C6 INFINEON-IPW65R070C6 Datasheet
1Mb / 12P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
Rev. 2.0, 2011-03-15
IPI65R190C6 INFINEON-IPI65R190C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
Rev. 2.0, 2011-05-09
IPA60R950C6 INFINEON-IPA60R950C6_14 Datasheet
1Mb / 18P
   600V CoolMOS??C6 Power Transistor
Rev. 2.2, 2014-12-10
More results




Infineon Technologies AG について


Infineon Technologiesは、自動車、産業、通信システムなど、さまざまな業界に電力管理、セキュリティ、および制御ソリューションを提供することを専門とするグローバルな半導体メーカーです。
同社は1999年に設立され、ドイツのノイビバーグに本社を置いています。
Infineonは、マイクロコントローラー、パワー半導体、センサー、その他の統合回路を含む幅広い製品を提供しています。
同社は世界市場で強い存在感を抱いており、世界中のさまざまな国の運営と施設があります。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com