データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LMR10530YSDX/NOPB データシート (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
LMR10530YSDX/NOPB Datasheet PDF - Texas Instruments
部品番号 LMR10530YSDX/NOPB
ダウンロード  LMR10530YSDX/NOPB ダウンロード

ファイルサイズ   1547.64 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
部品情報 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 3.0A Step-Down Voltage Regulator in WSON-10

LMR10530YSDX/NOPB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LMR10530YSDX/NOPB Datasheet PDF - Texas Instruments

部品番号 LMR10530YSDX/NOPB
ダウンロード  LMR10530YSDX/NOPB Click to download

ファイルサイズ   1547.64 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
部品情報 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 3.0A Step-Down Voltage Regulator in WSON-10

LMR10530YSDX/NOPB データシート (HTML) - Texas Instruments

Back Button LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button 



同様の部品番号 - LMR10530YSDX/NOPB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
LMR10510 TI-LMR10510 Datasheet
456Kb / 20P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and LLP
LMR10510 TI1-LMR10510 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
LMR10510XMF TI-LMR10510XMF Datasheet
456Kb / 20P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and LLP
LMR10510XMF/NOPB TI1-LMR10510XMF/NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LMR10510 SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
LMR10510XMFE TI-LMR10510XMFE Datasheet
456Kb / 20P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and LLP
More results


同様の説明 - LMR10530YSDX/NOPB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
LMR10520 TI1-LMR10520_14 Datasheet
1,022Kb / 26P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 2.0A Step-Down Voltage Regulator in WSON
LMR10515XMFE TI-LMR10515XMFE Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LMR10515 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 1.5A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
LMR10515 TI1-LMR10515_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LMR10515 SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 1.5A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
LMR12015 TI1-LMR12015 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 20Vin, 1.5A/2A Step-Down Voltage Regulator in WSON-10
LMR10510 TI1-LMR10510_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
LMR10510 TI1-LMR10510_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LMR10510 SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and WSON
logo
Motorola, Inc
LM2576 MOTOROLA-LM2576 Datasheet
287Kb / 28P
   Easy Switcher 3.0A Step-Down Voltage Regulator
logo
First Components Intern...
LM2576 FCI-LM2576 Datasheet
1,004Kb / 13P
   SMIPLE SWITCHER 3.0A Step-Down Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LMR10520 TI-LMR10520 Datasheet
438Kb / 19P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 5.5Vin, 2.0A Step-Down Voltage Regulator in LLP
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S5ELM2576 SECOS-S5ELM2576 Datasheet
967Kb / 8P
   Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator
More results




Texas Instruments について


Texas Instruments(TI)は、半導体およびコンピューターテクノロジー製品を設計および製造する公開企業です。

1930年に設立され、テキサス州ダラスに本社を置いています。

TIは、アナログおよびデジタル信号処理(DSP)統合回路の生産におけるグローバルリーダーであり、組み込みプロセッサやその他のマイクロコントローラー製品です。

同社は、自動車、通信、コンピューティング、産業、家電など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。

TIの製品ポートフォリオには、データコンバーター、アンプ、コンパレータ、電源管理IC、マイクロコントローラー、センサー、ワイヤレス接続ソリューションなどが含まれます。

TIはイノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、高品質で信頼できる製品を顧客に提供した長い歴史があります。

持続可能性とエネルギー効率に焦点を当てたTIは、そのテクノロジーと製品を通じて世界にプラスの影響を与えることに専念しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com