データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

I2041AG-08SR データシート (PDF) - ON Semiconductor

I2041AG-08SR Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 I2041AG-08SR
ダウンロード  I2041AG-08SR ダウンロード

ファイルサイズ   112.35 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Versatile EMI Reduction IC

I2041AG-08SR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
I2041AG-08SR Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 I2041AG-08SR
ダウンロード  I2041AG-08SR Click to download

ファイルサイズ   112.35 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Versatile EMI Reduction IC

I2041AG-08SR データシート (HTML) - ON Semiconductor

I2041AG-08SR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor I2041AG-08SR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

I2041AG-08SR 製品詳細

Description
The P2041A is a selectable spread spectrum frequency modulator designed specifically for PC peripheral and embedded controller markets. The P2041A reduces electromagnetic interference (EMI) at the clock source which provides system wide reduction of EMI of all clock dependent signals. The P2041A allows significant system cost savings by reducing the number of circuit board layers and shielding that are traditionally required to pass EMI regulations.

Features
• FCC Approved Method of EMI Attenuation
• Provides up to 20 dB of EMI Suppression
• Generates a Low EMI Spread Spectrum Clock of the Input Frequency
• Optimized for 25 MHz to 60 MHz Input Frequency Range
• Internal Loop Filter Minimizes External Components and Board Space
• 4 Selectable Spread Ranges
• SSON Control Pin for Spread Spectrum Enable and Disable Options
• Low Cycle−to−Cycle Jitter
• 3.3 V or 5.0 V Operating Voltage
• Low Power CMOS Design
• Available in 8−pin SOIC and TSSOP Packages
• These are Pb−Free Devices

Applications
    The P2041A is targeted towards the embedded controller market and PC peripheral markets including scanners, MFP’s, printers, PDA, IA, and GPS devices.




同様の部品番号 - I2041AG-08SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PulseCore Semiconductor
I2041AG-08SR PULSECORE-I2041AG-08SR Datasheet
183Kb / 8P
   Versatile EMI Reduction IC
More results


同様の説明 - I2041AG-08SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alliance Semiconductor ...
P2041A ALSC-P2041A Datasheet
285Kb / 9P
   Versatile EMI Reduction IC
logo
PulseCore Semiconductor
P2041A PULSECORE-P2041A Datasheet
183Kb / 8P
   Versatile EMI Reduction IC
logo
Alliance Semiconductor ...
ASM3P2183A ALSC-ASM3P2183A Datasheet
177Kb / 8P
   EMI Reduction IC
ASM3P2185A ALSC-ASM3P2185A Datasheet
388Kb / 7P
   EMI Reduction IC
ASM3P2185B ALSC-ASM3P2185B Datasheet
174Kb / 7P
   EMI Reduction IC
logo
PulseCore Semiconductor
ASM3P2183A PULSECORE-ASM3P2183A Datasheet
189Kb / 8P
   EMI Reduction IC
logo
ON Semiconductor
ASM3P2183A ONSEMI-ASM3P2183A Datasheet
121Kb / 6P
   EMI Reduction IC
August, 2011 ??Rev. 3
PCS3P622Z05B ONSEMI-PCS3P622Z05B Datasheet
168Kb / 13P
   Peak EMI Reduction IC
August, 2011 ??Rev. P2
P3P622S01J ONSEMI-P3P622S01J Datasheet
135Kb / 6P
   Peak EMI Reduction IC
October, 2014 ??Rev. 2
PCS3P623Z05A ONSEMI-PCS3P623Z05A Datasheet
173Kb / 13P
   Peak EMI Reduction IC
August, 2011 ??Rev. P2
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com