データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JX020 データシート (PDF) - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JX020 Datasheet PDF - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品番号 JX020
ダウンロード  JX020 ダウンロード
ファイルサイズ   305.8 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品情報 Sensitive gate SCRs

JX020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
JX020 Datasheet PDF - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JX020
ダウンロード  JX020 Click to download

ファイルサイズ   305.8 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品情報 Sensitive gate SCRs

JX020 データシート (HTML) - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd




同様の部品番号 - JX020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pulse A Technitrol Comp...
JX00-0027NL PULSE-JX00-0027NL Datasheet
624Kb / 4P
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TU
JX00-0112NL PULSE-JX00-0112NL Datasheet
976Kb / 2P
LAN Product Guide - Servers
JX0011D21BNL PULSE-JX0011D21BNL Datasheet
255Kb / 2P
Extended Temperature products for Industrial Applications
JX0011D21BNL PULSE-JX0011D21BNL Datasheet
255Kb / 2P
Extended Temperature products for Industrial Applications
JX0011D21NL PULSE-JX0011D21NL Datasheet
255Kb / 2P
Extended Temperature products for Industrial Applications
More results


同様の説明 - JX020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
XL0840 STMICROELECTRONICS-XL0840 Datasheet
52Kb / 5P
SENSITIVE GATE 0.8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
1PT06E-T NELLSEMI-1PT06E-T Datasheet
189Kb / 4P
Sensitive gate SCRs, 1A
4PT NELLSEMI-4PT Datasheet
474Kb / 7P
Sensitive gate SCRs, 4A
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX011 JIEJIE-JX011 Datasheet
314Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
JX014 JIEJIE-JX014 Datasheet
321Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
JX075 JIEJIE-JX075 Datasheet
427Kb / 6P
Sensitive gate SCRs
JX080 JIEJIE-JX080 Datasheet
319Kb / 5P
Sensitive gate SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
2PT NELLSEMI-2PT Datasheet
761Kb / 6P
Sensitive gate SCRs
4PT NELLSEMI-4PT_18 Datasheet
758Kb / 7P
Sensitive gate SCRs
1PT NELLSEMI-1PT_18 Datasheet
1Mb / 5P
Sensitive gate SCRs
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com