データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C4532JB2E334M230KA データシート (PDF) - TDK Electronics

C4532JB2E334M230KA Datasheet PDF - TDK Electronics
部品番号 C4532JB2E334M230KA
ダウンロード  C4532JB2E334M230KA ダウンロード

ファイルサイズ   138.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C4532JB2E334M230KA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
C4532JB2E334M230KA Datasheet PDF - TDK Electronics

部品番号 C4532JB2E334M230KA
ダウンロード  C4532JB2E334M230KA Click to download

ファイルサイズ   138.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C4532JB2E334M230KA データシート (HTML) - TDK Electronics

C4532JB2E334M230KA Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics

C4532JB2E334M230KA 製品詳細

Features
• Voltage rating of 100V to 630V with capacitance range up to 15μF.
• High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner ceramic dielectric layers.
• Low residual inductance assures superior frequency characteristics.
• Excellent DC Bias properties.
• A lineup with wide-ranging rated voltages that enables selections that are suitable for needs.

Applications
• Snubber in power supply
• Electric flash circuits in digital still camera
• Power factor improvement
• Input-output filter in power supply
• Driver circuit in plasma display
• Noise bypass




同様の部品番号 - C4532JB2E334M230KA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
C4532JB2E334M230KA TDK-C4532JB2E334M230KA_17 Datasheet
233Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


同様の説明 - C4532JB2E334M230KA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
C3225X7R2A225M TDK-C3225X7R2A225M Datasheet
132Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A101J050BA TDK-C1005CH2A101J050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A121K050BA TDK-C1005CH2A121K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A151K050BA TDK-C1005CH2A151K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A391K050BA TDK-C1005CH2A391K050BA Datasheet
131Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A471K050BA TDK-C1005CH2A471K050BA Datasheet
131Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A102M050BB TDK-C1005X7S2A102M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332K050BB TDK-C1005X7S2A332K050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332M050BB TDK-C1005X7S2A332M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A472M050BB TDK-C1005X7S2A472M050BB Datasheet
139Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1608C0G2A2R2C080AA TDK-C1608C0G2A2R2C080AA_16 Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
More results




TDK Electronics について


TDK Electronicsは、日本に拠点を置く多国籍電子会社であるTDK Corporationの子会社です。
TDK Electronicsは、コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの電子コンポーネントの設計と製造を専門としており、家電、自動車、産業システムなどの幅広い用途で使用しています。
同社は、高品質の製品と革新的なソリューションで知られており、電子業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com