データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CGA5L2X7R2A105M160AA データシート (PDF) - TDK Electronics

CGA5L2X7R2A105M160AA Datasheet PDF - TDK Electronics
部品番号 CGA5L2X7R2A105M160AA
ダウンロード  CGA5L2X7R2A105M160AA ダウンロード

ファイルサイズ   138.98 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

CGA5L2X7R2A105M160AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CGA5L2X7R2A105M160AA Datasheet PDF - TDK Electronics

部品番号 CGA5L2X7R2A105M160AA
ダウンロード  CGA5L2X7R2A105M160AA Click to download

ファイルサイズ   138.98 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

CGA5L2X7R2A105M160AA データシート (HTML) - TDK Electronics

CGA5L2X7R2A105M160AA Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics

CGA5L2X7R2A105M160AA 製品詳細

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)

■ SERIES OVERVIEW
Middle voltage CGA series, automotive grade of TDKs multilayer ceramic chip capacitor, is a product which has the high withstanding voltage characteristics. Voltage rating of 100V to 630V with capacitance range up to 15µF has been realized.

■ FEATURES
• Voltage rating of 100V, 250V, 450V and 630V
• Operating temperature range: –55 to +125°C
• C0G temperature characteristic which has excellent stable temperature and DC-bias characteristcs is applicable.
• AEC-Q200 compliant.

■ APPLICATIONS
• Wireless Charging units such as DC-DC converter, Inverter, On board charger.
• Decoupling, smoothing, snubber and resonant circuit and so on of high voltage circuit.




同様の部品番号 - CGA5L2X7R2A105M160AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CGA5L2X7R2A105M160AE TDK-CGA5L2X7R2A105M160AE Datasheet
138Kb / 1P
   Automotive Grade ( Soft Termination )
CGA5L2X7R2A105M160AE TDK-CGA5L2X7R2A105M160AE_17 Datasheet
235Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


同様の説明 - CGA5L2X7R2A105M160AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CGA3E2C0G2A010C080AA TDK-CGA3E2C0G2A010C080AA Datasheet
130Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA3E3C0G2E181J080AA TDK-CGA3E3C0G2E181J080AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA3E3C0G2E331J080AA TDK-CGA3E3C0G2E331J080AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA3E2X7R2A153M080AA TDK-CGA3E2X7R2A153M080AA Datasheet
138Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA3E2X7R2A332K080AA TDK-CGA3E2X7R2A332K080AA Datasheet
139Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4C4C0G2W221J060AA TDK-CGA4C4C0G2W221J060AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4C4C0G2W391J060AA TDK-CGA4C4C0G2W391J060AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4C4C0G2W471J060AA TDK-CGA4C4C0G2W471J060AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4J2C0G2A272J125AA TDK-CGA4J2C0G2A272J125AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4J2C0G2A562J125AA TDK-CGA4J2C0G2A562J125AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
CGA4J2C0G2A822J125AA TDK-CGA4J2C0G2A822J125AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
More results




TDK Electronics について


TDK Electronicsは、日本に拠点を置く多国籍電子会社であるTDK Corporationの子会社です。
TDK Electronicsは、コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの電子コンポーネントの設計と製造を専門としており、家電、自動車、産業システムなどの幅広い用途で使用しています。
同社は、高品質の製品と革新的なソリューションで知られており、電子業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com