データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CGA6M2X7R2A334K200AA データシート (PDF) - TDK Electronics

CGA6M2X7R2A334K200AA Datasheet PDF - TDK Electronics
部品番号 CGA6M2X7R2A334K200AA
ダウンロード  CGA6M2X7R2A334K200AA ダウンロード

ファイルサイズ   138.8 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Multilayer Ceramic Chip Capacitors

CGA6M2X7R2A334K200AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CGA6M2X7R2A334K200AA Datasheet PDF - TDK Electronics

部品番号 CGA6M2X7R2A334K200AA
ダウンロード  CGA6M2X7R2A334K200AA Click to download

ファイルサイズ   138.8 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
部品情報 Multilayer Ceramic Chip Capacitors

CGA6M2X7R2A334K200AA データシート (HTML) - TDK Electronics

CGA6M2X7R2A334K200AA Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics

CGA6M2X7R2A334K200AA 製品詳細

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)

■ SERIES OVERVIEW
Middle voltage CGA series, automotive grade of TDKs multilayer ceramic chip capacitor, is a product which has the high withstanding voltage characteristics. Voltage rating of 100V to 630V with capacitance range up to 15µF has been realized.

■ FEATURES
• Voltage rating of 100V, 250V, 450V and 630V
• Operating temperature range: –55 to +125°C
• C0G temperature characteristic which has excellent stable temperature and DC-bias characteristcs is applicable.
• AEC-Q200 compliant.

■ APPLICATIONS
• Wireless Charging units such as DC-DC converter, Inverter, On board charger.
• Decoupling, smoothing, snubber and resonant circuit and so on of high voltage circuit.




同様の部品番号 - CGA6M2X7R2A334K200AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CGA6M2X7R2A334K TDK-CGA6M2X7R2A334K Datasheet
1Mb / 36P
   Automotive Grade Capacitors
More results


同様の説明 - CGA6M2X7R2A334K200AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
X8R EPCOS-X8R Datasheet
112Kb / 13P
   Multilayer ceramic capacitors Chip capacitors
logo
NIC-Components Corp.
NMC0402X7R104K16TRPF NIC-NMC0402X7R104K16TRPF Datasheet
138Kb / 4P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
TDK Electronics
C1005C0G1H1R5C050BA TDK-C1005C0G1H1R5C050BA Datasheet
173Kb / 31P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C1608X5R0J226M080AC TDK-C1608X5R0J226M080AC Datasheet
2Mb / 55P
   MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
C3216X7R1C105K TDK-C3216X7R1C105K Datasheet
197Kb / 31P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C3216X7R1V106M160AC TDK-C3216X7R1V106M160AC Datasheet
2Mb / 55P
   MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
CKG57NX5R1E476M500JH TDK-CKG57NX5R1E476M500JH Datasheet
109Kb / 9P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C3225X5R1C226K TDK-C3225X5R1C226K Datasheet
173Kb / 31P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CM32Y5V106Z16AT KSS-CM32Y5V106Z16AT Datasheet
163Kb / 16P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
TDK Electronics
C0603X5R0J224K TDK-C0603X5R0J224K Datasheet
463Kb / 2P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
NIC-Components Corp.
NMC1 NIC-NMC1 Datasheet
268Kb / 4P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results




TDK Electronics について


TDK Electronicsは、日本に拠点を置く多国籍電子会社であるTDK Corporationの子会社です。
TDK Electronicsは、コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの電子コンポーネントの設計と製造を専門としており、家電、自動車、産業システムなどの幅広い用途で使用しています。
同社は、高品質の製品と革新的なソリューションで知られており、電子業界で高い評価を得ています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com