データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD269LHL データシート (PDF) - Jianghai Europe GmbH

CD269LHL Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH
部品番号 CD269LHL
ダウンロード  CD269LHL ダウンロード

ファイルサイズ   585.49 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
ホームページ  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
部品情報 4 000 - 10 000h at 125째C

CD269LHL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CD269LHL Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH

部品番号 CD269LHL
ダウンロード  CD269LHL Click to download

ファイルサイズ   585.49 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
ホームページ  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
部品情報 4 000 - 10 000h at 125째C

CD269LHL データシート (HTML) - Jianghai Europe GmbH

CD269LHL Datasheet HTML 1Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 2Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 3Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 4Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 5Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 6Page - Jianghai Europe GmbH CD269LHL Datasheet HTML 7Page - Jianghai Europe GmbH



同様の部品番号 - CD269LHL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD269PH JIANGHAI-CD269PH Datasheet
925Kb / 4P
   EC Radial 125째C 4.000h Liftetime High Reliability at High Temperature(Radial)
More results


同様の説明 - CD269LHL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD281LLH JIANGHAI-CD281LLH Datasheet
610Kb / 8P
   6 000 - 12 000h at 105째C
CD840ZQ JIANGHAI-CD840ZQ Datasheet
643Kb / 8P
   10 000h at 85째C
CD801ZP JIANGHAI-CD801ZP Datasheet
643Kb / 8P
   10 000h at 85째C
CD895ZK JIANGHAI-CD895ZK Datasheet
694Kb / 10P
   14 000h at 85째C
CD892ZL JIANGHAI-CD892ZL Datasheet
666Kb / 8P
   5 000h at 105째C
logo
Exxelia Group
FELSICI-PLUS EXXELIA-FELSICI-PLUS Datasheet
524Kb / 11P
   10 000 h / 85°C
Revision 07/16
SNAPSIC EXXELIA-SNAPSIC Datasheet
621Kb / 13P
   10 000 h / 85°C
Revision 01/19
SICALCO42 EXXELIA-SICALCO42 Datasheet
660Kb / 15P
   10 000 h / 85°C
Revision 04/23
SNAPSIC4P EXXELIA-SNAPSIC4P Datasheet
627Kb / 13P
   10 000 h / 85°C
Revision 01/19
logo
Peregrine Semiconductor
PE4251MLI-Z PSEMI-PE4251MLI-Z Datasheet
377Kb / 10P
   UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 10??000 MHz, Absorptive
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com