データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2040.0610 データシート (PDF) - Schurter Inc.

2040.0610 Datasheet PDF - Schurter Inc.
部品番号 2040.0610
ダウンロード  2040.0610 ダウンロード

ファイルサイズ   256.21 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SCHURTER [Schurter Inc.]
ホームページ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
部品情報 Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC

2040.0610 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2040.0610 Datasheet PDF - Schurter Inc.

部品番号 2040.0610
ダウンロード  2040.0610 Click to download

ファイルサイズ   256.21 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SCHURTER [Schurter Inc.]
ホームページ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
部品情報 Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC

2040.0610 データシート (HTML) - Schurter Inc.

2040.0610 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 2040.0610 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 2040.0610 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.



同様の部品番号 - 2040.0610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
2040.0610 SCHURTER-2040.0610 Datasheet
451Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom
More results


同様の説明 - 2040.0610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
MSU250 SCHURTER-MSU250_V01 Datasheet
300Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC
MST250 SCHURTER-MST250_18 Datasheet
449Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
MST250 SCHURTER-MST250 Datasheet
388Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
MST250 SCHURTER-MST250_V02 Datasheet
494Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
04.01.2022
20400609 SCHURTER-20400609 Datasheet
451Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_18 Datasheet
291Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V01 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250 Datasheet
259Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
00347103 SCHURTER-00347103 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V02 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
04.01.2022
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com