データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR514R データシート (PDF) - Rohm

2SAR514R Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SAR514R_15
ダウンロード  2SAR514R ダウンロード

ファイルサイズ   1767.05 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor

2SAR514R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SAR514R Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SAR514R_15
ダウンロード  2SAR514R Click to download

ファイルサイズ   1767.05 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor

2SAR514R データシート (HTML) - Rohm

2SAR514R_15 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR514R_15 Datasheet HTML 8Page - Rohm



同様の部品番号 - 2SAR514R_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
More results


同様の説明 - 2SAR514R_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514P ROHM-2SAR514P_13 Datasheet
431Kb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SAR372P5 ROHM-2SAR372P5 Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -0.7A -120V Middle Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com