データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC12098 データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC12098 Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC12098
ダウンロード  MC12098 ダウンロード

ファイルサイズ   98.43 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 MECL PLL COMPONENTS 첨8192 PRESCALER

MC12098 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC12098 Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC12098
ダウンロード  MC12098 Click to download

ファイルサイズ   98.43 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 MECL PLL COMPONENTS 첨8192 PRESCALER

MC12098 データシート (HTML) - Motorola, Inc

MC12098 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12098 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12098 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12098 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12098 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc

MC12098 製品詳細

2.5 GHz Prescaler

The MC12098 is a single modulus divide by 8192 prescaler for low power frequency division of a 2.5 GHz high frequency input signal. The low power (3.6 mA typical at 5.0 V) and high operating frequency features make this prescaler ideal in satellite TV receiver applications.

• 2.5 GHz Toggle Frequency
• Supply Voltage 2.7 to 5.5 V
• Low Power Dissipation 18 mW Typical
• Operating Temperature Range of –40 to 85°C




同様の部品番号 - MC12098

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC12090 MOTOROLA-MC12090 Datasheet
121Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS HIGH?밪PEED PRESCALER
logo
ON Semiconductor
MC12093 ONSEMI-MC12093 Datasheet
129Kb / 5P
   /2,/4,/8 1.1 GHz Low Power Prescaler with Stand?묪y Mode
January, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC12093 MOTOROLA-MC12093 Datasheet
244Kb / 3P
   /2,/4,/8 1.1GHz Low Power Prescaler with Stand-By Mode
logo
ON Semiconductor
MC12093 ONSEMI-MC12093 Datasheet
144Kb / 5P
   1.1 GHz Low Power Prescaler with Stand?륛y Mode
August, 2016 ??Rev. 8
MC120932MNR4 ONSEMI-MC120932MNR4 Datasheet
129Kb / 5P
   /2,/4,/8 1.1 GHz Low Power Prescaler with Stand?묪y Mode
January, 2006 ??Rev. 6
More results


同様の説明 - MC12098

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12076 MOTOROLA-MC12076 Datasheet
84Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12078 MOTOROLA-MC12078 Datasheet
85Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12074 MOTOROLA-MC12074 Datasheet
89Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12089 MOTOROLA-MC12089 Datasheet
74Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/128 PRESCALER
MC12090 MOTOROLA-MC12090 Datasheet
121Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS HIGH?밪PEED PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12066 MOTOROLA-MC12066 Datasheet
142Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/256 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509_08 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com