データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC12100 データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC12100 Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC12100
ダウンロード  MC12100 ダウンロード

ファイルサイズ   122.13 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR

MC12100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC12100 Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC12100
ダウンロード  MC12100 Click to download

ファイルサイズ   122.13 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR

MC12100 データシート (HTML) - Motorola, Inc

MC12100 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC12100 製品詳細

200 MHz Voltage Controlled Multivibrator

• High Frequency VCM Ideal for PLL Applications
• Single External Resistor Determines Center Frequency; Additional Resistor Determines f/V Sensitivity
• Internal Ripple Counter (1/2, 1/4, 1/8) For Low Frequency Applications – TTL/ECL Outputs
• VCO Output Enable Pins (TTL/ECL Level)
• +5.0 V Single Supply Voltage




同様の部品番号 - MC12100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RCD COMPONENTS INC.
MC1210 RCD-MC1210 Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
logo
Motorola, Inc
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
List of Unclassifed Man...
MC1210N ETC-MC1210N Datasheet
124Kb / 2P
   LSI CMOS
logo
RCD COMPONENTS INC.
MC1210P RCD-MC1210P Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
MC1210U RCD-MC1210U Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
More results


同様の説明 - MC12100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Zarlink Semiconductor I...
SP1658BC ZARLINK-SP1658BC Datasheet
499Kb / 7P
   VOLTAGE-CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Motorola, Inc
MC1658 MOTOROLA-MC1658 Datasheet
105Kb / 6P
   VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
RF Monolithics, Inc
HO4006 RFM-HO4006 Datasheet
83Kb / 2P
   640.0 MHz Voltage Controlled SAW Oscillator
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY73120-11 SKYWORKS-SKY73120-11 Datasheet
123Kb / 9P
   890-960 MHz Voltage Controlled Oscillator
logo
HBH Microwave GmbH
HT0001 HBH-HT0001 Datasheet
13Kb / 1P
   1 - 150 MHz Voltage Controlled Attenuator
logo
Pasternack Enterprises,...
PE1V31009 PASTERNACK-PE1V31009 Datasheet
438Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator (VCO) From 200 MHz to 400 MHz, Phase Noise of -106 dBc/Hz and SMA
logo
Teledyne Technologies I...
OAS5100 TELEDYNE-OAS5100 Datasheet
188Kb / 2P
   4300 TO 5100 MHz VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
logo
Qorvo, Inc
RFSA3043 QORVO-RFSA3043 Datasheet
2Mb / 16P
   75 Voltage Controlled Attenuator (5 ??3000 MHz)
logo
Skyworks Solutions Inc.
PS094-315 SKYWORKS-PS094-315 Datasheet
381Kb / 4P
   Voltage Controlled Phase Shifter 700-1200 MHz
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com