データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145402L データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC145402L Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC145402L
ダウンロード  MC145402L ダウンロード

ファイルサイズ   137.04 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Serial 13-Bit Linear Codec

MC145402L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC145402L Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC145402L
ダウンロード  MC145402L Click to download

ファイルサイズ   137.04 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Serial 13-Bit Linear Codec

MC145402L データシート (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC145402L Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC145402L 製品詳細

Serial 13-Bit Linear Codec (A/D and D/A)

The MC145402 is a 13–bit linear monotonic digital–to–analog and analog–to–digital converter implemented in a single silicon–gate CMOS IC. Potential applications include analog interface for Digital Signal Processor (DSP) applications, high speed modems, telephone systems, SONAR, Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) converters, echo cancellers, repeaters, voice synthesizers, and music synthesizers.

• 60 dB Signal–to–(Noise Plus Distortion) Ratio Typical
• On–Chip Precision Voltage Reference
• Serial Data Ports
• Two’s Complement Coding
• ± 5 V Supply Operation
• Sample Rates from 100 Hz to 16 kHz (Both A/D and D/A), 100 Hz to 21.3 kHz (A/D Only), and 100 Hz to 64 kHz (D/A Only)
• Input Sample and Hold Provided On–Chip
• 5 V CMOS Inputs; Outputs Capable of Driving Two LSTTL Loads
• Available in a 16–Pin DIP
• Low Power Consumption: 50 mW Typical, 1 mW Power–Down




同様の部品番号 - MC145402L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145403 MOTOROLA-MC145403 Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403-6P LANSDALE-MC145403-6P Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403DW MOTOROLA-MC145403DW Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403DW LANSDALE-MC145403DW Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403P MOTOROLA-MC145403P Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
More results


同様の説明 - MC145402L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145482 MOTOROLA-MC145482 Datasheet
221Kb / 19P
   5V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145483 MOTOROLA-MC145483 Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
Freescale Semiconductor...
MC145483ENR2 FREESCALE-MC145483ENR2 Datasheet
1Mb / 24P
   3 V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
ams AG
AS3502 AMSCO-AS3502 Datasheet
364Kb / 29P
   13-BIT LINEAR FEATURE CODEC WITH ANALOGUE FRONTEND
logo
Winbond
W681360 WINBOND-W681360 Datasheet
520Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Nuvoton Technology Corp...
W681360 NUVOTON-W681360 Datasheet
758Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Freescale Semiconductor...
MC143416 FREESCALE-MC143416 Datasheet
744Kb / 24P
   Dual 16-Bit Linear Codec-Filter
logo
Micronas
MAS9090B MICRONAS-MAS9090B Datasheet
564Kb / 30P
   LOW VOLTAGE 14-BIT LINEAR CODEC
logo
Analog Devices
AD1843 AD-AD1843 Datasheet
848Kb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
AD1843 AD-AD1843_15 Datasheet
1Mb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com