データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C1210C106M5R2C7186 データシート (PDF) - Kemet Corporation

C1210C106M5R2C7186 Datasheet PDF - Kemet Corporation
部品番号 C1210C106M5R2C7186
ダウンロード  C1210C106M5R2C7186 ダウンロード

ファイルサイズ   76.9 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 Capacitor, Stacked Ceramic, 10 uF, /-20% Tol, 50 V, X7R, 1210-2

C1210C106M5R2C7186 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
C1210C106M5R2C7186 Datasheet PDF - Kemet Corporation

部品番号 C1210C106M5R2C7186
ダウンロード  C1210C106M5R2C7186 Click to download

ファイルサイズ   76.9 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 Capacitor, Stacked Ceramic, 10 uF, /-20% Tol, 50 V, X7R, 1210-2

C1210C106M5R2C7186 データシート (HTML) - Kemet Corporation

C1210C106M5R2C7186 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



同様の部品番号 - C1210C106M5R2C7186

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
C1210C106M5R2C7168 KEMET-C1210C106M5R2C7168 Datasheet
3Mb / 17P
   KPS Series, X7R Dielectric, 10 - 250 VDC (Commercial Grade)
More results


同様の説明 - C1210C106M5R2C7186

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
C2220C105MCR2C7186 KEMET-C2220C105MCR2C7186 Datasheet
77Kb / 1P
   Capacitor, Stacked Ceramic, 1 uF, /-20% Tol, 500 V, X7R, 2220-2
C410C474K5R5TA KEMET-C410C474K5R5TA Datasheet
59Kb / 1P
   Capacitor, Ceramic, 0.47 uF, /-10% Tol, 50 V, X7R
C2220C474MCR1C7186 KEMET-C2220C474MCR1C7186 Datasheet
76Kb / 1P
   Capacitor, Stacked Ceramic, 0.47 uF, /-20% Tol, 500 V, X7R, 2220-1
C1210C106M5R2CAUTO KEMET-C1210C106M5R2CAUTO Datasheet
76Kb / 1P
   KPS SMD Auto X7R, Ceramic, Commercial Grade, 10 uF, 20%, 50 V, 1210-2, X7R
C1210C476M8R2C7186 KEMET-C1210C476M8R2C7186 Datasheet
76Kb / 1P
   Ceramic, Commercial Grade, KPS-1210-2, 47 uF, 20%, 10 V, 1210-2, X7R
C412C104J5R5TA KEMET-C412C104J5R5TA Datasheet
59Kb / 1P
   Capacitor, ceramic, 0.1 uF, /-5% Tol, 50 V, X7R
C410C104K1R5TA KEMET-C410C104K1R5TA Datasheet
58Kb / 1P
   Capacitor, Ceramic, 0.1 uF, /-10% Tol, 100 V, X7R
C430C475K3R5TA KEMET-C430C475K3R5TA Datasheet
59Kb / 1P
   Capacitor, Ceramic, 4.7 uF, /-10% Tol, 25 V, X7R
C410C105K3R5TA KEMET-C410C105K3R5TA Datasheet
59Kb / 1P
   Capacitor, Ceramic, 1 uF, /-10% Tol, 25 V, X7R
C1210X475M5RACAUTO KEMET-C1210X475M5RACAUTO Datasheet
72Kb / 1P
   Capacitor, Ceramic, SMD, MLCC, FT-CAP, Auto Grade, 4.7 uF, /-20% Tol, 50 V, X7R, 1210 (3225 metric)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com