データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C3216X5R1V226M160AC データシート (PDF) - Vishay Siliconix

C3216X5R1V226M160AC Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 C3216X5R1V226M160AC
ダウンロード  C3216X5R1V226M160AC ダウンロード

ファイルサイズ   632.13 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Selectable frequency from 200 kHz to 1 MHz with an external resistor

C3216X5R1V226M160AC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
C3216X5R1V226M160AC Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 C3216X5R1V226M160AC
ダウンロード  C3216X5R1V226M160AC Click to download

ファイルサイズ   632.13 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Selectable frequency from 200 kHz to 1 MHz with an external resistor

C3216X5R1V226M160AC データシート (HTML) - Vishay Siliconix

C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix C3216X5R1V226M160AC Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix



同様の部品番号 - C3216X5R1V226M160AC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
C3216X5R1V226M160AC TDK-C3216X5R1V226M160AC Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C3216X5R1V226M160AC TDK-C3216X5R1V226M160AC_17 Datasheet
235Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


同様の説明 - C3216X5R1V226M160AC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAL-010704 MA-COM-MAAL-010704_15 Datasheet
1Mb / 15P
   Adjustable Current with an External Resistor
logo
Micronetics, Inc.
SMDM70TTL MICRONETICS-SMDM70TTL Datasheet
298Kb / 2P
   Legacy 200 kHz to 2 MHz
logo
MICORO CRYSTAL SWITZERL...
MCSO6 MICROCRYSTAL-MCSO6 Datasheet
278Kb / 2P
   From 10 kHz up to 155 MHz
MCSO2 MICROCRYSTAL-MCSO2 Datasheet
319Kb / 2P
   From 10 kHz up to 225 MHz
MCSO1 MICROCRYSTAL-MCSO1_17 Datasheet
415Kb / 2P
   From 10 kHz up to 225 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAL-010704 MA-COM-MAAL-010704 Datasheet
507Kb / 14P
   Low Noise Amplifier Adjustable Current with an External Resistor
logo
STMicroelectronics
LNBH26L STMICROELECTRONICS-LNBH26L Datasheet
944Kb / 28P
   Selectable output current limit by external resistor
March 2012 Rev 1
LNBH25 STMICROELECTRONICS-LNBH25 Datasheet
1Mb / 34P
   Selectable output current limit by external resistor
February 2012 Rev 4
LNBH30 STMICROELECTRONICS-LNBH30 Datasheet
830Kb / 27P
   Selectable output current limit by external resistor
March 2015 Rev 2
logo
KR Electronics, Inc.
3287-BNC KR-3287-BNC Datasheet
89Kb / 3P
   200 KHz Center Frequency
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com