データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N3889 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

1N3889 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 1N3889
ダウンロード  1N3889 ダウンロード

ファイルサイズ   140.0 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A

1N3889 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1N3889 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 1N3889
ダウンロード  1N3889 Click to download

ファイルサイズ   140.0 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A

1N3889 データシート (HTML) - Vishay Siliconix

1N3889 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 1N3889 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



同様の部品番号 - 1N3889

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N3889 MICROSEMI-1N3889 Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
1N3889 MICROSEMI-1N3889 Datasheet
528Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
International Rectifier
1N3889 IRF-1N3889 Datasheet
2Mb / 10P
   FAST RECOVERY DIODES
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3889 GENESIC-1N3889 Datasheet
706Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
International Rectifier
1N3889 IRF-1N3889 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


同様の説明 - 1N3889

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-1N3879 VISHAY-VS-1N3879_V01 Datasheet
148Kb / 8P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
01-Jan-2022
VS-1N387989 VISHAY-VS-1N387989 Datasheet
147Kb / 8P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
Revision: 11-Jan-18
VS-6FL VISHAY-VS-6FL_V01 Datasheet
188Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes(Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
01-Jan-2022
16FLR60MS02 VISHAY-16FLR60MS02 Datasheet
184Kb / 13P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 08-Apr-13
VS-6FLR VISHAY-VS-6FLR Datasheet
188Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
01-Jan-2022
VS-6FL VISHAY-VS-6FL Datasheet
189Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 06-Mar-17
VS-61216FL VISHAY-VS-61216FL Datasheet
187Kb / 11P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A, 16 A
Revision: 11-Jan-18
1N3879 VISHAY-1N3879_12 Datasheet
2Mb / 13P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6/12/16 A
Revision: 26-Sep-08
12F VISHAY-12F Datasheet
143Kb / 6P
   Standard Recovery Diodes (Stud Version), 12 A
Revision: 29-Sep-08
VS-12FR VISHAY-VS-12FR Datasheet
161Kb / 6P
   Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 12 A
01-Jan-2022
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com