データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SiP12109DMP-T1-GE4 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SiP12109DMP-T1-GE4
ダウンロード  SiP12109DMP-T1-GE4 ダウンロード

ファイルサイズ   317.07 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 4 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator

SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SiP12109DMP-T1-GE4
ダウンロード  SiP12109DMP-T1-GE4 Click to download

ファイルサイズ   317.07 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 4 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator

SiP12109DMP-T1-GE4 データシート (HTML) - Vishay Siliconix

Back Button SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SiP12109DMP-T1-GE4 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button 

SiP12109DMP-T1-GE4 製品詳細

• 4.5 V to 15 V input voltage
• Adjustable output voltage down to 0.6 V
• 4 A continuous output current
• Selectable switching frequency from 400 kHz to
1.5 MHz with an external resistor
• 95 % peak efficiency
• Stable with any capacitor. No external ESR network
required
• Ultrafast transient response
• Power saving scheme for increased light load efficiency
• ± 1 % accuracy of VOUT setting
• Cycle-by-cycle current limit
• Fully protected with OTP, SCP, UVP, OVP
• PGOOD Indicator
• -40 °C to +125 °C operating junction temperature
• Output voltage tracking




同様の部品番号 - SiP12109DMP-T1-GE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIP12109DMP-T1-GE4 VISHAY-SIP12109DMP-T1-GE4 Datasheet
328Kb / 16P
   4 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator
01-Jan-2022
More results


同様の説明 - SiP12109DMP-T1-GE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIP12109 VISHAY-SIP12109_V01 Datasheet
328Kb / 16P
   4 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator
01-Jan-2022
SIP12110 VISHAY-SIP12110 Datasheet
374Kb / 16P
   6 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator
Rev. A, 15-Sep-14
SIP12110 VISHAY-SIP12110_V01 Datasheet
400Kb / 16P
   6 A, 4.5 V to 15 V Input Synchronous Buck Regulator
01-Jan-2022
SIC462 VISHAY-SIC462 Datasheet
1Mb / 23P
   4.5 V to 60 V Input, 6 A Synchronous Buck Regulator
Rev. D, 13-Mar-17
logo
Texas Instruments
TPS56637 TI1-TPS56637_19 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   4.5-V to 28-V Input, 6-A Synchronous Buck Converter
TPS56637_1904 TI1-TPS56637_1904 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   4.5-V to 28-V Input, 6-A Synchronous Buck Converter
TPS56637 TI1-TPS56637 Datasheet
858Kb / 27P
[Old version datasheet]   4.5-V to 28-V Input, 6-A Synchronous Buck Converter
TPS56637 TI1-TPS56637_18 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   4.5-V to 28-V Input, 6-A Synchronous Buck Converter
TPS564208 TI1-TPS564208 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   4.5-V to 17-V Input, 4-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator
TPS56837 TI-TPS56837_V01 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   TPS56837 4.5-V to 28-V Input, 8-A Synchronous Buck Converter
REVISED OCTOBER 2023
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com