データシートサーチシステム |
|
C317C332K5R5TA データシート (PDF) - Kemet Corporation |
C317C332K5R5TA Datasheet (PDF) |
ダウンロード データシート |
部品番号 | C317C332K5R5TA |
ダウンロード | C317C332K5R5TA Click to download |
ファイルサイズ | 56.41 Kbytes |
ページ | 1 Pages |
メーカー | KEMET [Kemet Corporation] |
ホームページ | http://www.kemet.com |
Logo | |
部品情報 | Capacitor, ceramic, 3300 pF, /-10% Tol, 50 V, X7R, Lead Spacing=0.2"||" "945187 |
C317C332K5R5TA データシート (HTML) - Kemet Corporation |
同様の部品番号 - C317C332K5R5TA |
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |