データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

380LX333M016K032 データシート (PDF) - Cornell Dubilier Electronics

380LX333M016K032 Datasheet PDF - Cornell Dubilier Electronics
部品番号 380LX333M016K032
ダウンロード  380LX333M016K032 ダウンロード

ファイルサイズ   575.72 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
ホームページ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics
部品情報 2, 4 and 5 pin styles available

380LX333M016K032 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
380LX333M016K032 Datasheet PDF - Cornell Dubilier Electronics

部品番号 380LX333M016K032
ダウンロード  380LX333M016K032 Click to download

ファイルサイズ   575.72 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
ホームページ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics
部品情報 2, 4 and 5 pin styles available

380LX333M016K032 データシート (HTML) - Cornell Dubilier Electronics

Back Button 380LX333M016K032 Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 7Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 8Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 9Page - Cornell Dubilier Electronics 380LX333M016K032 Datasheet HTML 10Page - Cornell Dubilier Electronics Next Button 

380LX333M016K032 製品詳細

The excellent value of Type 380L/LX capacitors finds application in switching power supply input and output circuits and even motor drives where the high surface area of multiple units in parallel approaches the ripple capability of our Type 520C computer-grade capacitor. Type 380LX delivers more capacitance per can size while Type 380L available in the largest case sizes gives lower ESR for the same capacitance. Types 382L and 382LX give the choice of 4 or 5 leads for stable, reverse proof mounting.

Highlights
• Latest available ratings, worldwide
• Top performance in power supplies and motor drives
• Big selection of 46 case sizes
• 2, 4 and 5 leads available




同様の部品番号 - 380LX333M016K032

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cornell Dubilier Electr...
380LX333M016K032 CDE-380LX333M016K032 Datasheet
575Kb / 12P
   Latest available ratings, worldwide
380LX333M016K032 CDE-380LX333M016K032 Datasheet
1Mb / 12P
   2, 4 and 5 pin styles available
More results


同様の説明 - 380LX333M016K032

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cornell Dubilier Electr...
380LX CDE-380LX_18 Datasheet
1Mb / 12P
   2, 4 and 5 pin styles available
381LX221M200H012 CDE-381LX221M200H012 Datasheet
979Kb / 11P
   High Ripple, Long Life, 2, 4 and 5 pin styles available
381LX CDE-381LX_17 Datasheet
1Mb / 11P
   High Ripple, Long Life, 2, 4 and 5 pin styles available
logo
Aries Electronics, Inc.
518 ARIES-518 Datasheet
730Kb / 2P
   Choose from Several Pin Styles
logo
Amphenol Corporation
RJCSE-5381-01 AMPHENOL-RJCSE-5381-01 Datasheet
3Mb / 5P
   Modular jacks available in RJ45 & RJ11 styles
logo
Alcoa international inc...
99-3303 ALCOA-99-3303 Datasheet
132Kb / 2P
   Blind Rivet W/2 Head Styles
99-3305 ALCOA-99-3305 Datasheet
133Kb / 2P
   Blind Rivet W/2 Head Styles
logo
Bourns Electronic Solut...
3296W-1-103LF BOURNS-3296W-1-103LF Datasheet
188Kb / 2P
   Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed 5 terminal styles
logo
Grayhill, Inc
76RSB04T GRAYHILL-76RSB04T Datasheet
133Kb / 2P
   Raised and Recessed, Rocker and PIANO-DIP짰 Styles
logo
Alcoa international inc...
99-3306 ALCOA-99-3306 Datasheet
133Kb / 2P
   Blind Rivet W/2 Head Styles
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com