データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GBPC15 データシート (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

GBPC15 Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品番号 GBPC15
ダウンロード  GBPC15 ダウンロード

ファイルサイズ   135.27 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SY [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SY - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS

GBPC15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
GBPC15 Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

部品番号 GBPC15
ダウンロード  GBPC15 Click to download

ファイルサイズ   135.27 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SY [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SY - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS

GBPC15 データシート (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

GBPC15 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. GBPC15 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

GBPC15 製品詳細

Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 15/25/35/50Amperes

Features
   Glass Passivated Die Construction
   Diffused Junction
   Low Reverse Leakage Current
   Low Power Loss, High Efficiency
   Surge Overload Rating to 400A Peak
   Electrically Isolated Metal Base for Maximum Heat Dissipation
   Case to Terminal Isolation Voltage 1500V
   Materials used carries U/L recognition




同様の部品番号 - GBPC15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Surge Components
GBPC15 SURGE-GBPC15 Datasheet
130Kb / 2P
   HIGH CURRENT 15,25,35,AMPS. SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
GBPC15 TSC-GBPC15 Datasheet
188Kb / 3P
   High Current 15, 25, 35 AMPS. Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Naina Semiconductor ltd...
GBPC15 NAINA-GBPC15 Datasheet
209Kb / 2P
   Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier, 15A
logo
Fairchild Semiconductor
GBPC15 FAIRCHILD-GBPC15 Datasheet
41Kb / 3P
   12, 15, 25, 35 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
GBPC15 VISHAY-GBPC15 Datasheet
98Kb / 5P
   Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
Revision: 28-Mar-11
More results


同様の説明 - GBPC15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HY ELECTRONIC CORP.
DB101 HY-DB101_1 Datasheet
95Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
DF005 HY-DF005_1 Datasheet
93Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
RS101G HY-RS101G_1 Datasheet
93Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBL4005G-G COMCHIP-KBL4005G-G Datasheet
83Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
SC35VB80S-G COMCHIP-SC35VB80S-G Datasheet
106Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Yea Shin Technology Co....
2W005G YEASHIN-2W005G Datasheet
356Kb / 2P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UR3KB60 TSC-UR3KB60_13 Datasheet
200Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
GBU10005 GXELECTRONICS-GBU10005 Datasheet
589Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBP2005G-G COMCHIP-KBP2005G-G Datasheet
73Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
DBL101G TSC-DBL101G_15 Datasheet
196Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10K40 TSC-TS10K40_14 Datasheet
210Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com