データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS5USBC400IYFPT データシート (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
TS5USBC400IYFPT Datasheet PDF - Texas Instruments
部品番号 TS5USBC400IYFPT
ダウンロード  TS5USBC400IYFPT ダウンロード

ファイルサイズ   1025.68 Kbytes
ページ   29 Pages
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
部品情報 Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection

TS5USBC400IYFPT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TS5USBC400IYFPT Datasheet PDF - Texas Instruments

部品番号 TS5USBC400IYFPT
ダウンロード  TS5USBC400IYFPT Click to download

ファイルサイズ   1025.68 Kbytes
ページ   29 Pages
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
部品情報 Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection

TS5USBC400IYFPT データシート (HTML) - Texas Instruments

Back Button TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5USBC400IYFPT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button 



同様の部品番号 - TS5USBC400IYFPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TS5USBC402 TI1-TS5USBC402 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
TS5USBC402I TI1-TS5USBC402I Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
TS5USBC402IYFPR TI1-TS5USBC402IYFPR Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
TS5USBC402IYFPT TI1-TS5USBC402IYFPT Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
TS5USBC402YFPR TI1-TS5USBC402YFPR Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
More results


同様の説明 - TS5USBC400IYFPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TS5USBC41 TI1-TS5USBC41 Datasheet
585Kb / 27P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 16-V/20-V Overvoltage Protection
TS5USBC402 TI1-TS5USBC402 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
HD3SS6126 TI1-HD3SS6126 Datasheet
815Kb / 16P
[Old version datasheet]   USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX
HD3SS6126 TI1-HD3SS6126_14 Datasheet
817Kb / 17P
[Old version datasheet]   USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX
logo
Analog Devices
ADG787 AD-ADG787_15 Datasheet
421Kb / 16P
   Dual 2:1 Mux/Demux USB 1.1 Switch
REV. A
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3USB304 PERICOM-PI3USB304 Datasheet
1Mb / 9P
   3.3V USB 3.0 SuperSpeed Dual 2:1 Mux/DeMux Switch with Enable
logo
Analog Devices
ADG772 AD-ADG772 Datasheet
408Kb / 12P
   CMOS Low Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps)
REV. 0
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FST163233 IDT-IDT74FST163233 Datasheet
82Kb / 6P
   16-BIT 2:1 MUX/DEMUX SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FST163233 RENESAS-IDT74FST163233 Datasheet
528Kb / 8P
   16-BIT 2:1 MUX/DEMUX SWITCH
OCTOBER 2008
logo
Potato Semiconductor Co...
PO3B22A POTATO-PO3B22A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   Wide Bandwidth, Dual 2:1 Mux/DeMux
More results




Texas Instruments について


Texas Instruments(TI)は、半導体およびコンピューターテクノロジー製品を設計および製造する公開企業です。

1930年に設立され、テキサス州ダラスに本社を置いています。

TIは、アナログおよびデジタル信号処理(DSP)統合回路の生産におけるグローバルリーダーであり、組み込みプロセッサやその他のマイクロコントローラー製品です。

同社は、自動車、通信、コンピューティング、産業、家電など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。

TIの製品ポートフォリオには、データコンバーター、アンプ、コンパレータ、電源管理IC、マイクロコントローラー、センサー、ワイヤレス接続ソリューションなどが含まれます。

TIはイノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、高品質で信頼できる製品を顧客に提供した長い歴史があります。

持続可能性とエネルギー効率に焦点を当てたTIは、そのテクノロジーと製品を通じて世界にプラスの影響を与えることに専念しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com