データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

362503 データシート(PDF) 4 Page - Lumberg

部品番号 362503
部品情報  RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUMBERG [Lumberg]
ホームページ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

362503 データシート(HTML) 4 Page - Lumberg

  362503 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 362503 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 362503 Datasheet HTML 3Page - Lumberg 362503 Datasheet HTML 4Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
36 3625
01/2018
4
Designation
Pole Number
PU (Pieces)
MDQ (Pieces)
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3625 02
2
3600
3600
5
9.9
3625 03
3
2250
2250
10
14.9
3625 04
4
1800
1800
15
19.9
Designation to be completed by further details (e.g. for keying, color or material options).
Packaging:
chained, in a cardboard box
of 4


同様の部品番号 - 362503

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
362503 LUMBERG-362503 Datasheet
107Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results

同様の説明 - 362503

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
361899 LUMBERG-361899 Datasheet
574Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
364399 LUMBERG-364399 Datasheet
525Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
367399 LUMBERG-367399 Datasheet
430Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3679 LUMBERG-3679_18 Datasheet
510Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3615-1 LUMBERG-3615-1 Datasheet
591Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3628 LUMBERG-3628_18 Datasheet
356Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3628-1 LUMBERG-3628-1_18 Datasheet
634Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3644V167 LUMBERG-3644V167 Datasheet
518Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3647 LUMBERG-3647_18 Datasheet
524Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1_18 Datasheet
457Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
3602 LUMBERG-3602_18 Datasheet
466Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com