データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP3502 データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP3502
部品情報  TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3502 データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3502 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3502 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3502 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3502 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3502 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3502 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TLP3502
2002-09-25
4
IT(RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0.8
0
-20
1.0
0.6
0.4
0.2
0
20
40
60
80
100
120
IF – VF
Forward voltage VF (V)
0.6
0.1
100
10
5
3
1
0.5
0.3
1.0
1.2
1.6
0.8
1.4
1.8
30
50
Ta = 25°C
∆VF/∆Ta – IF
-0.4
0.1
-2.8
-2.4
-2.0
-1.6
-1.2
-0.8
0.3
1
3
10
30
50
0.5
5
Forward current IF (mA)
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
3
10
5000
1000
500
300
100
50
30
10
-2
3
3
3
10
-3
10
-1
10
0
3000
Pulse width≦100μs
Ta = 25°C
IFP – VFP
Pulse forward voltage VFP (V)
0.6
1000
0
500
300
100
50
30
10
5
3
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
Pulse width≦10µs
repetitive frequency
= 100Hz
Ta = 25°C
3.0
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0
80
0
-20
100
60
40
20
20
40
60
80
100
120


同様の部品番号 - TLP3502

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP350 TOSHIBA-TLP350 Datasheet
141Kb / 6P
   Inverter for Air Conditioner, IGBT/Power MOS FET Gate Drive, Industrial Inverter
TLP350 TOSHIBA-TLP350 Datasheet
274Kb / 9P
   GaA?밃s IRED Photo IC
TLP3503 TOSHIBA-TLP3503 Datasheet
166Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed & Photo-Triac
TLP3506 TOSHIBA-TLP3506 Datasheet
147Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP3507 TOSHIBA-TLP3507 Datasheet
271Kb / 6P
   TRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
More results

同様の説明 - TLP3502

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP160J TOSHIBA-TLP160J_07 Datasheet
189Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP3030 TOSHIBA-TLP3030 Datasheet
184Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRIAC
TLP3503 TOSHIBA-TLP3503 Datasheet
166Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed & Photo-Triac
TLP525G TOSHIBA-TLP525G Datasheet
578Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed & Photo-Triac
TLP3064 TOSHIBA-TLP3064 Datasheet
169Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP665J TOSHIBA-TLP665J Datasheet
259Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRIAC
TLP260J TOSHIBA-TLP260J Datasheet
96Kb / 4P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED&Photo-triac
TLP161G TOSHIBA-TLP161G Datasheet
178Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP668J TOSHIBA-TLP668J Datasheet
137Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP3526 TOSHIBA-TLP3526 Datasheet
167Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com