データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4251 データシート(PDF) 2 Page - ASM GmbH

部品番号 4251
部品情報  HIGH-END- und HIGH-PERFORMANCE-MULTIMETER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

4251 データシート(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  4251 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2
4280/4250/4220(DT)-Serie
Die schnellsten Multimeter der Welt
Ansprechzeit von fast 0,6 s
Im Streben nach der schnellsten Messansprech-
zeit in einem DMM hat HIOKI die spezielle
ASIC-Schaltung entwickelt und somit ihre
technologischen Stärken bewiesen.
Stabile Messwertanzeige nach ca. einer halben
Sekunde nach dem Messleitungskontakt.
Überzeugen Sie sich selbst von der hervor-
ragenden Messgeschwindigkeit der Multimeter
der 4250(DT) und 4220(DT)-Serien.
Die schnellsten
der Welt...
Helle, übersichtliche Anzeige
Das helle LED-Hintergrundlicht erleichtert das
Ablesen von Messwerten im Dunkeln.
(Rotes LED-Hintergundlicht nur bei der Geräten der
4280(DT)-Serie)
Schockresistent und staubabweisend
Die mit einer Gummierung geschützten DMMs
halten einen Fall aus 1 m auf Betonboden aus
und sind bestens geeignet für Messungen in
staubiger Umgebung.
Sicherheit für den Benutzer
Sicherheit hat Priorität bei uns. Mechanische
Verriegelung der Anschlüsse bei der 4280(DT)-
Serie und weitere sicherheitsrelevanten Merk-
male schützen den Anwender vor Unfällen und
die DMMs vor Beschädigung.
Absolut zuverlässige Echtzeit-
effektivwert-Messung (TRMS)
Signalmessung mit
Echteffektivwertmethode
Messung verzerrter
Ströme
Die Echteffektivwertmethode sichert die beste Genauigkeit.
Signalmessung mit
Durchschnittswertmethode
IP42
Die 4280(DT)-Serie hat Schutzklasse IP40.


同様の部品番号 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
4251 HEYCO-4251 Datasheet
93Kb / 1P
   Drive Fasteners
logo
Extech Instruments Corp...
42510 EXTECH-42510 Datasheet
161Kb / 4P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
logo
Tyco Electronics
42510-1 MACOM-42510-1 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
42510-2 MACOM-42510-2 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
logo
Extech Instruments Corp...
42510A EXTECH-42510A Datasheet
210Kb / 10P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
More results

同様の説明 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEKTRONIX, INC.
2001 TEKTRONIX-2001 Datasheet
402Kb / 6P
   7½-Digit High Performance Multimeter 8½-Digit High Performance Multimeter
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M_08 Datasheet
1Mb / 22P
   High-Performance FM Front End
LA1193V SANYO-LA1193V Datasheet
643Kb / 22P
   High-Performance FM Front End
logo
List of Unclassifed Man...
TIC-1000A ETC2-TIC-1000A Datasheet
383Kb / 2P
   High Performance, Value Compound for High-End Computer Processors
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M Datasheet
766Kb / 21P
   High-Performance FM Front End for Car Radios
logo
ON Semiconductor
MC34066 ONSEMI-MC34066 Datasheet
304Kb / 11P
   High Performance High Performance
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Keysight Technologies
E1412A KEYSIGHT-E1412A Datasheet
679Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
E1412A HP-E1412A Datasheet
352Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Extech Instruments Corp...
MN25 EXTECH-MN25 Datasheet
289Kb / 15P
   MultiMeter
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5864 MAXIM-MAX5864 Datasheet
2Mb / 26P
   Ultra-Low-Power, High-Dynamic- Performance, 22Msps Analog Front End
19-2915; Rev 1; 10/03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com