データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4251 データシート(PDF) 7 Page - ASM GmbH

部品番号 4251
部品情報  HIGH-END- und HIGH-PERFORMANCE-MULTIMETER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

4251 データシート(HTML) 7 Page - ASM GmbH

Back Button 4251 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
DC-Spannung
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
60,000 mV
±0,2 %rdg. ±25 dgt.
1
GΩ oder höher
600,00 mV
±0,025 %rdg. ±5 dgt.
6,0000 V
±0,025 %rdg. ±2 dgt.
11,0
60,000 V
10,3
600,00 V
±0,03 %rdg. ±2 dgt.
10,2
1000,0 V
AC-Spannung
Bereich
Genauigkeit
20 bis 45Hz 45 bis 65Hz 65 bis 1kHz 1k bis 10kHz 10k bis 20kHz 20k bis 100kHz
60,000 mV ±1,3 %rdg.
±60 dgt.
±0,4 %rdg.
±40 dgt.
±0,6 %rdg.
±40 dgt.
±0,9 %rdg.
±40 dgt.
±1.5 %rdg.
±40 dgt.
±20 %rdg. ±80 dgt.
600,00 mV
±8 %rdg. ±80 dgt.
6,0000 V
±1 %rdg.
±60 dgt.
±0,2 %rdg.
±25 dgt.
±0,3 %rdg.
±25 dgt.
±0,4 %rdg.
±25 dgt.
±0,7 %rdg.
±40 dgt.
±3,5 %rdg.
±40 dgt.
60,000 V
unbestimmt
600,00 V
unbestimmt
unbestimmt
1000,0 V
DCV + ACV-Messung
Bereich
Genauigkeit
20 bis 45Hz 45 bis 65Hz 65 bis 1kHz 1k bis 10kHz 10k bis 20kHz 20k bis 100kHz
6,0000 V ±1,2 %rdg.
±65 dgt.
±0,3 %rdg.
±30 dgt.
±0,4 %rdg.
±30 dgt.
±0,4 %rdg.
±30 dgt.
±1,5 %rdg.
±45 dgt.
±3,5 %rdg.
±125 dgt.
60,000 V
unbestimmt
600,00 V
unbestimmt
unbestimmt
1000,0 V
±0,4 %rdg.
±45 dgt.
Eingangsimpedanz
bis 1MΩ ± 4 %//100pF
Scheitelfaktor
bis 3 (bis 1,5 für den 1000,0V-Bereich)
Genauigkeitsbereich
5% oder höher von jedem Messbereich
Mit aktiviertem Filter (EIN) wird die Genauigkeit nur für Frequen-
zen bis 100Hz definiert. 2% rdg. wird hinzugefügt.
-DCA-Messung
6A-, 10A-Bereich : nur 4282(DT)
Bereich
Genauigkeit
Shunt-Widerstand
600,00 μA
±0,05 %rdg. ±25 dgt.
101 Ω
6000,0 μA
±0,05 %rdg. ±5 dgt.
60,000 mA
±0,05 %rdg. ±25 dgt.
1 Ω
600,00 mA
±0,15 %rdg. ±5 dgt.
6,0000 A
±0,2 %rdg. ±25 dgt.
10m Ω
10,000 A
±0,2 %rdg. ±5 dgt.
ACA-Messung
6A-, 10A-Bereich : nur 4282(DT)
Bereich
Genauigkeit
20 bis 45Hz
45 bis 65Hz
65 bis 1kHz
1k bis 10kHz
10k bis 20kHz
600,00 μA
±1,0 %rdg.
±20 dgt.
±0,6 %rdg.
±20 dgt.
±0,6 %rdg.
±20 dgt.
±2 %rdg.
±20 dgt.
±4 %rdg.
±20 dgt.
6000,0 μA
±1,0 %rdg.
±5 dgt.
±0,6 %rdg.
±5 dgt.
±0,6 %rdg.
±5 dgt.
±2 %rdg.
±5 dgt.
±4 %rdg.
±5 dgt.
60,000 mA
±1,0 %rdg.
±20 dgt.
±0,6 %rdg.
±20 dgt.
±0,6 %rdg.
±20 dgt.
±1 %rdg.
±20 dgt.
±2 %rdg.
±20 dgt.
600,00 mA
±1,0 %rdg.
±5 dgt.
±0,6 %rdg.
±5 dgt.
±0,6 %rdg.
±5 dgt.
±1,5 %rdg.
±10 dgt.
Unbestimmt
6,0000 A
Unbestimmt
±0,8 %rdg.
±20 dgt.
±0,8 %rdg.
±20 dgt.
Unbestimmt
Unbestimmt
10,000 A
Unbestimmt
±0,8 %rdg.
±5 dgt.
±0,8 %rdg.
±5 dgt.
Unbestimmt
Unbestimmt
Shunt-Widerstand
μA-Bereich 101Ω/ mA-Bereich 1Ω/ A-Bereich 10mΩ
Scheitelfaktor
bis 3 (bezieht sich auf 1/2 des Bereichs)
Genauigkeitsbereich
für Messungen unter 5% des Bereichs - nicht definiert
Durchgangsprüfung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenen Klemmen
600,0 Ω
±0,5 %rdg. ±5 dgt. 640 μA ±10%
bis 2,5 V DC
Grenzwerte
20Ω (Vorgabe) /50Ω/ 100Ω/ 500Ω
n
Kapazitätsmessung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenem Kreis
1,000 nF
±1,0 %rdg. ±20 dgt.
32 μA ±10%
2,5 V DC
10,00 nF
±1,0 %rdg. ±5 dgt.
100,0 nF
1,000 μF
10,00 μF
±2,0 %rdg. ±5 dgt.
680 μA ±20%
3,1 V DC
100,0 μF
1,000 mF
2,1 V DC
10,00 mF
100,0 mF
±2,0 %rdg. ±20 dgt.
Widerstandsmessung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei off. Klemmen
60,000 Ω
±0,3 %rdg. ±20 dgt.
640 μA ±10%
bis 2,5 V DC
600,00 Ω
±0,03 %rdg. ±10 dgt.
6,0000 kΩ
±0,03 %rdg. ±2 dgt.
96 μA ±10%
60,000 kΩ
9.3 μA ±10%
600,00 kΩ
0,96 μA ±10%
6,0000 MΩ
±0,15 %rdg. ±4 dgt.
96 nA ±10%
60,00 MΩ
±1,5 %rdg. ±10 dgt.
600,0 MΩ
±3,0 %rdg. ±20 dgt.
±8,0 %rdg. ±20 dgt.
AC-Stromzange (AC-Strom)
nur 4281(DT)
Bereich
Genauigkeit
40 bis 65Hz
65 bis 1kHz
10,00 A
±0,6 %rdg. ±2 dgt.
±0,9 %rdg. ±2 dgt.
20,00 A
±0,6 %rdg. ±4 dgt.
±0,9 %rdg. ±4 dgt.
50,00 A
±0,6 %rdg. ±10 dgt.
±0,9 %rdg. ±10 dgt.
100,0 A
±0,6 %rdg. ±2 dgt.
±0,9 %rdg. ±2 dgt.
200,0 A
±0,6 %rdg. ±4 dgt.
±0,9 %rdg. ±4 dgt.
500,0 A
±0,6 %rdg. ±10 dgt.
±0,9 %rdg. ±10 dgt.
1000 A
±0,6 %rdg. ±2 dgt.
±0,9 %rdg. ±2 dgt.
Es werden die optionalen Stromzangen 9010-50, 9018-50, 9132-50 benutzt.
Genauigkeitsangaben ohne die Genauigkeit der Stromzange.
Scheitelfaktor
bis 3
Genauigkeit für Messungen unter 15% des Bereichs - nicht definiert
Konduktivität (nS)
nur 4282(DT)
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenem Kreis
600,00 nS
±1,5 %rdg. ±10 dgt.
96 nA ±10%
bis 2,5 V DC
Genauigkeit für bis zu 60% rel. Feuchte. Genauigkeit definiert für den 20nS-Bereich oder
höher. Im Fall von 300 nS oder höher wird ±20 dgt. hinzuaddiert.
Diodenprüfung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenen Klemmen
3,600 V
±0,1 %rdg. ±5 dgt.
bis 1,2 mA
bis 4,5 VDC
Grenzwert bei
Durchlassrichtung
0,15V/ 0,5V (Vorgabe)/1V/ 1.5V/ 2V/ 2.5V/ 3V
Ist der Anzeigewert während der Messung in Durchlassrichtung niedriger als
der Grenzwert, ertönt ein Signalton (Summer) und der Hintergrund leuchtet rot
Spitzenwert-Messung (For AC V, DC V, DC+AC V, Stromzange, DC μA, DC mA, DC A, AC μA, AC mA, AC A)
Hauptmessung
Signalweite
Genauigkeit
DCV
4ms oder höher (einfach)
±2,0 %rdg. ±40 dgt.
1ms oder höher (wiederholt)
±2,0 %rdg. ±100 dgt.
andere als
DCV
1ms oder höher (einfach)
±2,0 %rdg. ±40 dgt.
250μs oder höher (wiederholt)
±2,0 %rdg. ±100 dgt.
4/8/16/32/50/75/93/110/125/135/150/200/250/300/500/600/800/900/1000/1200 Ω (Vorgabe : 600 Ω)
Dezibel-Umwandlung:Standard-Impedanz (dBm)
93mm(B) × 197mm(H) × 53mm(T) / 650g (mit Batterien)
Abmessungen/Gewicht
Lebensdauer
Fallsicher
JA
Betriebstemperatur und -feuchte*1
-15°C bis 55°C
Lagertemperatur und -feuchte*2
-30°C bis 60°C
Spannungsfestigkeit
85,4kV AC (zwischen allen Eingängen und Gehäuse)
Normenkonformität
Sicherheit : EN61010, EMC: EN61326,
wasserdicht, staubdicht: IP40
*1 : -15°C bis 55°C, bis zu 40°C: bei bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend),
40°C bis 45°C : bei bis 60% rel. Feuchte (nicht kondensierend),
45°C bis 55°C : bei bis 50% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
*2 : 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend
Allgemeine Daten
Zubehör
Sicherheit
Max. Spannung zwischen den
Eingängen und der Erde
CAT III 1000V/ CAT IV 600V
Max. Spannung zwischen den Anschlüssen
zwischen dem V- und COM-Anschluss : 1000 V DC/AC
Max. Strom zwischen den
Anschlüssen
zwischen dem mA- und COM-Anschluss : 600mA DC/600mAAC
zwischen dem A- und COM-Anschluss : 10A DC/10A AC
Temperatur
Thermoelement-Typ
Bereich
Genauigkeit
K
-40,0 bis 800,0 °C
±0,5 %rdg. ±3 °C
Mit dem optionalen K-Thermoel. 4910(DT). Genauigkeit ohne den K-Thermoelement-Fehler.
Frequenz (für AC V, DC+AC V, AC μA, AC mA, AC A)
Bereich
Genauigkeit
99,999 Hz
±0,02 %rdg. +3 dgt.
999,99 Hz
9,9999 kHz
99,999 kHz
±0,02 %rdg. +3 dgt.
500,00 kHz
Messbereich
bei 0,5Hz oder höher ([----] wird angezeigt bei Frequenz unter 0,5Hz)
Impulsweite
1μs oder höher (Taktverhaltnis 50%)
Mit aktiviertem Filter ist die Genauigkeit nur für Frequenzen unter 100Hz definiert. (Für ACV, DC+ACV)
Messleitung 9207-10(L), Anleitung, LR6 alkalische Batterien × 4
Genauigkeit garantiert für
1 Jahr bei 23 ± 5°C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)


同様の部品番号 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
4251 HEYCO-4251 Datasheet
93Kb / 1P
   Drive Fasteners
logo
Extech Instruments Corp...
42510 EXTECH-42510 Datasheet
161Kb / 4P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
logo
Tyco Electronics
42510-1 MACOM-42510-1 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
42510-2 MACOM-42510-2 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
logo
Extech Instruments Corp...
42510A EXTECH-42510A Datasheet
210Kb / 10P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
More results

同様の説明 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEKTRONIX, INC.
2001 TEKTRONIX-2001 Datasheet
402Kb / 6P
   7½-Digit High Performance Multimeter 8½-Digit High Performance Multimeter
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M_08 Datasheet
1Mb / 22P
   High-Performance FM Front End
LA1193V SANYO-LA1193V Datasheet
643Kb / 22P
   High-Performance FM Front End
logo
List of Unclassifed Man...
TIC-1000A ETC2-TIC-1000A Datasheet
383Kb / 2P
   High Performance, Value Compound for High-End Computer Processors
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M Datasheet
766Kb / 21P
   High-Performance FM Front End for Car Radios
logo
ON Semiconductor
MC34066 ONSEMI-MC34066 Datasheet
304Kb / 11P
   High Performance High Performance
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Keysight Technologies
E1412A KEYSIGHT-E1412A Datasheet
679Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
E1412A HP-E1412A Datasheet
352Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Extech Instruments Corp...
MN25 EXTECH-MN25 Datasheet
289Kb / 15P
   MultiMeter
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5864 MAXIM-MAX5864 Datasheet
2Mb / 26P
   Ultra-Low-Power, High-Dynamic- Performance, 22Msps Analog Front End
19-2915; Rev 1; 10/03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com