データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4251 データシート(PDF) 8 Page - ASM GmbH

部品番号 4251
部品情報  HIGH-END- und HIGH-PERFORMANCE-MULTIMETER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

4251 データシート(HTML) 8 Page - ASM GmbH

Back Button 4251 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 12Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
Messungen in jedem Sichtwinkel
gut lesbar.
Weiter Sichtwinkel
4251(DT)/4252(DT)/4253(DT)
Balkenanzeige wird 40 Mal/s aktualisiert. Wie ein
Analogmeter, spiegelt sie intuitiv Änderungen des
Messsignals wider.
Spannung und Strom werden gleichzeitig angezeigt,
auch wenn nur Eines davon gemessen wird.
Rote LED leuchtet bei der Durch-
gangsprüfung.
Zweiwert- und Balkenanzeige
Helles Hintergrundlicht ermöglicht
das Ablesen von Messwerten sogar
in völliger Dunkelheit.
Helles Hintergrundlicht
Durchgangsprüfung
Da der Stromanschluss nicht vorhanden ist, werden Bedi-
enungsfehler, die zu Kurzschlüssen, Schutzschalterfehler
und Bränden führen können, eliminiert.
Rote LED signalisiert die Überschreitung des Ein-
gangsspannungs- und Eingangsstrombereichs.
kein A-Anschluss für höhere Sicherheit
Überlauf-Anzeige
Mit dem optionalen 4900-01(DT) Kommunikationsset
können Messwerte in Echtzeit auf dem PC-Bildschirm
angezeigt werden.
Ein optischer Einsatz sorgt für elektrische
Isolierung des Multimeters vom PC.
Angezeigte Messdaten können im PC gespeichert, und
spezifizierte Intervalle graphisch dargestellt werden.
Echtzeitanzeige im PC
Optische Kommunikation
Erfasste Daten Speichern
den 600,00 µA DC-Messbe-
reich für die Brennflammen-
Strommessung einstellen.
Brenner
Flammenstab
Isolierung
Steuerpanel
Instrumentierungs-Signal-Anzeige in %
Automatische Erkennung der gemischten DC-/ AC-Spannung
Für Brennersysteme
4-20 mA-Umwandlung
autom. AC/DC-Erkennung
DCµA-Bereich
Temperatur
DC-Spannungsmessung
AC-Spannungsmessung
Druck
Flussrate
Messumformer
mit 20 mA-Ausgang
100%
0%
mit 4 mA-Ausgang
4-20 mA-Umwandlung
umgewandelte Werte in %
Gemessene und umge-
wandelte Werte sind in
der Anzeige mit einem
Blick ersichtlich.
Messfehler an Messorten mit beiden
Spannungen - AC und DC - vermeiden,
da der Wahlschalter nicht gedreht
werden muss.
*1 : nur 4251(DT)
* nur 4253(DT)
* nur4253(DT)
* nur 4251(DT),4253(DT)
*1
Anzeige
Gefahren-Vermeidung
Datenverwaltung
Nützliche Messfunktionen
Für Applikationen, bei denen Messun-
gen beider Spannungen - AC und DC -
notwendig sind.


同様の部品番号 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
4251 HEYCO-4251 Datasheet
93Kb / 1P
Drive Fasteners
logo
Extech Instruments Corp...
42510 EXTECH-42510 Datasheet
161Kb / 4P
Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
logo
Tyco Electronics
42510-1 MACOM-42510-1 Datasheet
944Kb / 22P
FASTON Receptacles
42510-2 MACOM-42510-2 Datasheet
944Kb / 22P
FASTON Receptacles
logo
Extech Instruments Corp...
42510A EXTECH-42510A Datasheet
210Kb / 10P
Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
More results

同様の説明 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M Datasheet
766Kb / 21P
High-Performance FM Front End for Car Radios
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5864 MAXIM-MAX5864 Datasheet
2Mb / 26P
Ultra-Low-Power, High-Dynamic- Performance, 22Msps Analog Front End
19-2915; Rev 1; 10/03
logo
ON Semiconductor
MC34066 ONSEMI-MC34066 Datasheet
304Kb / 11P
High Performance High Performance
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Extech Instruments Corp...
MN25 EXTECH-MN25 Datasheet
289Kb / 15P
MultiMeter
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
E1412A HP-E1412A Datasheet
352Kb / 11P
6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M_08 Datasheet
1Mb / 22P
High-Performance FM Front End
LA1193V SANYO-LA1193V Datasheet
643Kb / 22P
High-Performance FM Front End
logo
List of Unclassifed Man...
TIC-1000A ETC2-TIC-1000A Datasheet
383Kb / 2P
High Performance, Value Compound for High-End Computer Processors
logo
Keysight Technologies
E1412A KEYSIGHT-E1412A Datasheet
679Kb / 11P
6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
TEKTRONIX, INC.
2001 TEKTRONIX-2001 Datasheet
402Kb / 6P
7½-Digit High Performance Multimeter 8½-Digit High Performance Multimeter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com