データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4251 データシート(PDF) 9 Page - ASM GmbH

部品番号 4251
部品情報  HIGH-END- und HIGH-PERFORMANCE-MULTIMETER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

4251 データシート(HTML) 9 Page - ASM GmbH

Back Button 4251 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH 4251 Datasheet HTML 12Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
DC-Spannung
Sehr genauer 600mV-Bereich : nur 4252(DT)
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
Sehr genauer 600mV-Bereich
±0,2 %rdg. ±5 dgt.
10,2M
Ω ± 1,5 %
600,0 mV
±0,5 %rdg. ±5 dgt.
11,2M
Ω ± 2,0 %
6,000 V
±0,3 %rdg. ±5 dgt.
60,00 V
10,3M
Ω ± 2,0 %
600,0 V
10,2M
Ω ± 1,5 %
1000 V
Automatische Spannungserkennung
nur 4251(DT), 4253(DT)
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
DC,40 bis 500Hz
500 oder höher bis 1kHz
600,0 V
±2,0 %rdg. ±3 dgt.
±4,0 %rdg. ±3 dgt.
900k
Ω ± 20%
AC-Spannung
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
40 bis 500Hz
500 oder höher - 1kHz
6,000V
±0,9 %rdg. ±3 dgt.
±1,8 %rdg. ±3 dgt.
bis 11,2M
Ω ± 2,0%//100pF
60,00V
bis 10,3M
Ω ± 2,0%//100pF
600,0V
bis 10,2M
Ω ± 1,5%//100pF
1000V
Scheitelfaktor
3 bis 4000 Zähler und linear reduziert auf 2 bei 6000 Zähler.
Genauigkeitsbereich Für ACV, min. 1% v. Bereich; ±5 dgt. bei Messungen bis 5% v. Bereich
Mit Filter EIN - Genauigkeit nicht definiert für den 100Hz/500Hz-Bereich oder höher
DCA-Messung
60uA, 60mA-Bereich: nur 4253(DT) / 6A, 10A-Bereich : 4252(DT)
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
60,00 μA
±0,8 %rdg. ±5 dgt.
1 kΩ±5 %
600,0 μA
6,000 mA
15 Ω±40 %
60,00 mA
6,000 A
±0,9 %rdg. ±5 dgt.
35 mΩ±30 %
10,00 A
ACA-Messung
nur 4252(DT)
Bereich
Genauigkeit
Eingangsimpedanz
40 bis 500Hz
500 oder höher bis 1kHz
6,000 A
±1,4 %rdg. ±3 dgt.
±1,8 %rdg. ±3 dgt.
35 mΩ±30 %
10,00 A
Scheitelfaktor
3 bis 4000 Zähler und linear reduziert auf 2 bei 6000 Zähler.
Genauigkeits-
bereich
Min. 1% v. Bereich; ±5 dgt. bei Messung von bis zu 300 Zähler hinzuaddieren
Temperatur
nur 4253(DT)
Thermoelementtyp
Bereich
Genauigkeit
K
-40,0 bis 400,0 °C
±0,5 %rdg. ±2 °C
Mit dem optionalen K-Thermoelement 4910(DT).
Genauigkeitsangaben ohne die Genauigkeit des K-Thermoelements.
Widerstandsmessung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenen Klemmen
600,0 Ω
±0,7 %rdg. ±5 dgt.
ca. 200 μA
bis 1,8 V DC
6,000 kΩ
ca. 100 μA
60,00 kΩ
ca. 10 μA
600,0 kΩ
ca. 1 μA
6,000 MΩ
±0,9 %rdg. ±5 dgt.
ca. 100 nA
60,00 MΩ
±1,5 %rdg. ±5 dgt.
ca. 10 nA
Genauigkeits-Garantiebedingung Nullpunktjustierung notwendig
Elektrische Ladung
nur 4251(DT)
Spannungserkennungs-Bereich
Erkennungsziel-Frequenz
80 VAC bis 600 VAC
50Hz / 60Hz
Während der Spannungserkennung ertönt der Summerton und die rote LED leuchtet.
Kapazitätsmessung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenem Kreis
1,000 μF
±1,9 %rdg. ±5 dgt.
ca. 10n/100n/1 μA
bis 1,8 V DC
10,00 μF
ca. 100n/1μ/10 μA
100,0 μF
ca. 1μ/10μ/100 μA
1,000 mF
ca. 10μ/100μ/200 μA
10,00 mF
±5,0 %rdg. ±20 dgt.
ca. 100μ/200 μA
Durchgangsprüfung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenen Klemmen
600,0 Ω
±0,7 %rdg. ±5 dgt.
ca. 200 μA
bis DC1,8 V
Unterer Durchgangsgrenzwert bis ca. 25Ω (dauerhafter Summerton , die rote LED leuchtet)
Oberer Durchgangsgrenzwert ca. 245Ω oder höher
Diodenprüfung
Bereich
Genauigkeit
Messstrom
Spannung bei offenen Klemmen
1,500 V
±0,5 %rdg. ±5 dgt.
ca. 0,5 mA
bis DC5,0 V
Grenzwert bei
Durchlassrichtung
Summer ertönt periodisch im Bereich von 0,15V bis 1,5V;
die
rote LED blinkt
Allgemeine Daten
AC-Messung mit Stromzangen (AC-Strom)
nur 4251(DT),4253(DT)
Bereich
Genauigkeit
40 bis 1kHz
10,00 A
±0,9 %rdg. ±3 dgt.
20,00 A
50,0 A
100,0 A
200,0 A
500 A
1000 A
Für die optionalen Stromzangen 9010-50, 9018-50, oder 9132-50. Genauigkeit ohne die
Genauigkeit der Stromzange.
Scheitelfaktor
bis 3
Genauigkeitsbereich
Min. 1% v. Bereich; ±5 dgt. bei Messungen unter / bei 5% v. Bereich
hinzuaddieren
Frequenz
Bereich
Genauigkeit
99,99 Hz
±0,1 %rdg. +1 dgt.
999,9 Hz
9,999 kHz
99,99 kHz (nur V AC )
Sicherheit
Max. Spannung zwischen
den Eingängen und der Erde
CAT III1000V/ CAT IV600V
Max. Spannung zwischen
den Eingängen
zwischen den V und COM-Anschlüssen : 1000 V DC/AC
Max. Strom zwischen den
Eingängen
zwischen den A und COM-Anschlüssen : 10A DC/10AAC (nur 4252(DT))
zwischen den mA, mA und COM-Anschlüssen : 60mA DC (nur 4253(DT))
Lebensdauer
Fallsicher
JA
Betriebstemperatur und -feuchte*1
-10°C bis 50°C
Lagertemperatur und -feuchte*2
-30°C bis 60°C
Spannungsfestigkeit
8,54kV AC (zwischen allen Eingängen und Gehäuse)
Normenkonformität
Sicherheit : EN61010, EMC: EN61326,
wasser- und staubdicht: IP42
*1 : -10°C bis 55°C, bis zu 40°C: bei bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend),
40°C bis 45°C : bei bis 60% rel. Feuchte (nicht kondensierend),
45°C bis 55°C : bei bis 50% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
*2 : 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
MESSLEITUNG 9207-10(L) / Anleitung / LR03 alkalische Batterien × 4
Halfter (am Gerät befestigt, mit Halterung für Messleitungen)
Genauigkeit garantiert für
1 Jahr bei 23 ± 5°C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
84mm(B) × 174mm(H) × 52mm(T)
390g (mit Batterien und Halfter)
Abmessungen/Gewicht
Zubehör


同様の部品番号 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
4251 HEYCO-4251 Datasheet
93Kb / 1P
   Drive Fasteners
logo
Extech Instruments Corp...
42510 EXTECH-42510 Datasheet
161Kb / 4P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
logo
Tyco Electronics
42510-1 MACOM-42510-1 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
42510-2 MACOM-42510-2 Datasheet
944Kb / 22P
   FASTON Receptacles
logo
Extech Instruments Corp...
42510A EXTECH-42510A Datasheet
210Kb / 10P
   Wide Range Mini InfraRed Thermometer with Laser Pointer
More results

同様の説明 - 4251

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEKTRONIX, INC.
2001 TEKTRONIX-2001 Datasheet
402Kb / 6P
   7½-Digit High Performance Multimeter 8½-Digit High Performance Multimeter
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M_08 Datasheet
1Mb / 22P
   High-Performance FM Front End
LA1193V SANYO-LA1193V Datasheet
643Kb / 22P
   High-Performance FM Front End
logo
List of Unclassifed Man...
TIC-1000A ETC2-TIC-1000A Datasheet
383Kb / 2P
   High Performance, Value Compound for High-End Computer Processors
logo
Sanyo Semicon Device
LA1193M SANYO-LA1193M Datasheet
766Kb / 21P
   High-Performance FM Front End for Car Radios
logo
ON Semiconductor
MC34066 ONSEMI-MC34066 Datasheet
304Kb / 11P
   High Performance High Performance
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Keysight Technologies
E1412A KEYSIGHT-E1412A Datasheet
679Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
E1412A HP-E1412A Datasheet
352Kb / 11P
   6.5-Digit High-Accuracy Multimeter C-Size
logo
Extech Instruments Corp...
MN25 EXTECH-MN25 Datasheet
289Kb / 15P
   MultiMeter
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5864 MAXIM-MAX5864 Datasheet
2Mb / 26P
   Ultra-Low-Power, High-Dynamic- Performance, 22Msps Analog Front End
19-2915; Rev 1; 10/03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com