データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

34280M1 データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 34280M1
部品情報  SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

34280M1 データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  34280M1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 34280M1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
(1/2)
GZZ-SH51-30A<7YA0>
三菱シングルチップ4ビットマイクロコンピュータ
M34280M1-XXXFP
マスク化確認書
マスクROM番号
年   月   日
課長印
担当者印
(注) ※印をすべて記入ください。
担当者印
責任者印
年     月     日
発行日
貴社名
貴 社
記入欄
※1. ご確認表
発注される品種名および提出いただくEPROM、またはフロッピーディスクを指定してください。
EPROMで発注される場合は1パターン当たりEPROMが3セット必要です。フロッピーディスクで発注
される場合1パターン当たりフロッピーディスクが1枚必要になります。
殿
TEL
(
)
□EPROMの場合
当社では提出いただいた3セットのEPROMの内、少なくとも2セットの内容が同一であれば、この内容
のデータによってマスク作成を行います。したがって、このデータと生産される製品に焼きつけられる
ROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくEPROMデータの内容については十
分に確認をお願いします。
三菱マイクロコンピュータ
4280グループ
SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
EPROMの全領域のチェックサムコード
(16進表示)
EPROMの種類
□27C256
□27C64
□27C128
□27C512
100016
13FF16
000016
03FF16
下位8
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1FFF16
上位1
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1.00K
1.00K
100016
13FF16
000016
03FF16
下位8
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
3FFF16
上位1
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1.00K
1.00K
100016
13FF16
000016
03FF16
下位8
ビットデータ
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
7FFF16
上位1
ビットデータ
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1.00K
1.00K
100016
13FF16
000016
03FF16
下位8
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
FFFF16
上位1
ビットデータ
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1.00K
1.00K
斜線領域は“FF16”を入れてください。
□フロッピーディスクの場合
当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティー
で生成されたマスクファイル(HEX.ファイル)を処理してマスク化を行います。したがって、このマス
クファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。
提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。
フロッピーディスクは3.5"2HD/IBMformatで用意してください。また、フロッピーディスクに収めるマ
スクファイルは一つだけにしてください。
ファイルコード
(16進表示)
マスクファイル名
.MSK(英数字8桁)


同様の部品番号 - 34280M1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
3M Electronics
3428 3M-3428 Datasheet
682Kb / 5P
   3M Pak 100 4-Wall Header
logo
List of Unclassifed Man...
3428 ETC2-3428 Datasheet
158Kb / 3P
   3/8 Square Drive Sockets, SAE
logo
3M Electronics
3428 3M-3428 Datasheet
1Mb / 5P
   100" × .100" Latch/Ejector, Straight and Right Angle
October 2, 2012
3428 3M-3428 Datasheet
749Kb / 6P
   4-WALL HEADER, ,100 X 100 LATCH/EJECT STRAIGHT & RA
logo
Heyco.
3428 HEYCO-3428 Datasheet
106Kb / 1P
   Beaded Ties
More results

同様の説明 - 34280M1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
M34282 RENESAS-M34282 Datasheet
609Kb / 69P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4502 RENESAS-4502 Datasheet
880Kb / 116P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4513 RENESAS-4513 Datasheet
1Mb / 97P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4518 RENESAS-4518 Datasheet
1Mb / 160P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4552 RENESAS-4552 Datasheet
1Mb / 145P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4553 RENESAS-4553 Datasheet
1Mb / 145P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
455A RENESAS-455A Datasheet
3Mb / 148P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4508 RENESAS-4508 Datasheet
1Mb / 142P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4509 RENESAS-4509 Datasheet
907Kb / 142P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
4554 RENESAS-4554 Datasheet
1Mb / 138P
   SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com