データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBT2907A データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SMBT2907A
部品情報  PNP Silicon Switching Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SMBT2907A データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  SMBT2907A_11 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SMBT2907A_11 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2011-09-30
2
SMBT2907A/MMBT2907A
Electrical Characteristics
at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 10 mA, IB = 0
V(BR)CEO
60
-
-
V
Collector-base breakdown voltage
IC = 10 µA, IE = 0
V(BR)CBO
60
-
-
Emitter-base breakdown voltage
IE = 10 µA, IC = 0
V(BR)EBO
5
-
-
Collector-base cutoff current
VCB = 50 V, IE = 0
VCB = 50 V, IE = 0 , TA = 150 °C
ICBO
-
-
-
-
0.01
10
µA
Emitter-base cutoff current
VEB = 5 V, IC = 0
IEBO
-
-
10
nA
DC current gain1)
IC = 100 µA, VCE = 10 V
IC = 1 mA, VCE = 10 V
IC = 10 mA, VCE = 10 V
IC = 150 mA, VCE = 10 V
IC = 500 mA, VCE = 10 V
hFE
75
100
100
100
50
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
Collector-emitter saturation voltage1)
IC = 150 mA, IB = 15 mA
IC = 500 mA, IB = 50 mA
VCEsat
-
-
-
-
0.4
1.6
V
Base emitter saturation voltage-1)
IC = 150 mA, IB = 15 mA
IC = 500 mA, IB = 50 mA
VBEsat
-
-
-
-
1.3
2.6
1Puls test: t ≤ 300µs, D = 2%


同様の部品番号 - SMBT2907A_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A_07 Datasheet
87Kb / 9P
   PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-26
More results

同様の説明 - SMBT2907A_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MMBT4403LT1 ONSEMI-MMBT4403LT1 Datasheet
147Kb / 8P
   Switching Transistor(PNP Silicon)
September, 2004 ??Rev. 3
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT4126 SIEMENS-SMBT4126 Datasheet
96Kb / 4P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
ON Semiconductor
MMBT4403WT1 ONSEMI-MMBT4403WT1 Datasheet
177Kb / 6P
   Switching Transistor PNP Silicon
March, 2005 ??Rev. 2
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
141Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
Jun-12-2002
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT4403GH ZOWIE-MMBT4403GH Datasheet
558Kb / 5P
   Switching Transistor PNP Silicon
logo
NTE Electronics
NTE106 NTE-NTE106 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Switching Transistor
logo
Microsemi Corporation
2N2907ADIE MICROSEMI-2N2907ADIE Datasheet
44Kb / 2P
   SWITCHING TRANSISTOR PNP SILICON
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3906 SIEMENS-PZT3906 Datasheet
119Kb / 5P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
ON Semiconductor
MPS3638A ONSEMI-MPS3638A Datasheet
215Kb / 8P
   Switching Transistor(PNP Silicon)
1997
logo
Microsemi Corporation
2N3250A MICROSEMI-2N3250A Datasheet
58Kb / 2P
   PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907A SIEMENS-SMBT2907A Datasheet
248Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com