データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CRIMPFOX-CX-7 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 CRIMPFOX-CX-7
部品情報  Crimping pliers for processing coaxial connectors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-CX-7 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  CRIMPFOX-CX-7 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT CRIMPFOX-CX-7 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1212718
08/14/2018   Page 2 / 2
Crimping pliers - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718
Technical data
General
Crimping width
1.04 mm
Weight
500 g
Min. cross section
0.72 mm²
Max. cross section
5.41 mm²
Approvals
Approvals
Approvals
EAC
Ex Approvals
Approval details
EAC 
 
 RU x-
DE.xx08.B.02974
Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com


同様の部品番号 - CRIMPFOX-CX-7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-CX-10 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-10 Datasheet
46Kb / 2P
Spare die for CRIMPFOX-CX 10,54
CRIMPFOX-CX-4 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-4 Datasheet
66Kb / 3P
Lateral conductor entry
CRIMPFOX-CX-5 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-5 Datasheet
52Kb / 2P
Crimping pliers for processing coaxial connectors
CRIMPFOX-CX-6 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-6 Datasheet
46Kb / 2P
Spare die for CRIMPFOX-CX 6,48
CRIMPFOX-CX-9 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-9 Datasheet
47Kb / 2P
Spare die for CRIMPFOX-CX 9,14
More results

同様の説明 - CRIMPFOX-CX-7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-CX-5 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-5 Datasheet
52Kb / 2P
Crimping pliers for processing coaxial connectors
CRIMPFOX-RCI-6-M PHOENIX-CRIMPFOX-RCI-6-M Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers for cable lugs and connectors
SF-Z0029 PHOENIX-SF-Z0029 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers
RC-Z2504 PHOENIX-RC-Z2504 Datasheet
45Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0008 PHOENIX-SF-Z0008 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0009 PHOENIX-SF-Z0009 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
CRIMPFOX-INC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-INC-6 Datasheet
95Kb / 3P
Crimping pliers for insulated cable lugs and connectors
1605672 PHOENIX-1605672 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers - SF-Z0009
1607458 PHOENIX-1607458 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers - SF-Z0029
1212039 PHOENIX-1212039 Datasheet
54Kb / 3P
Crimping pliers - CRIMPFOX 25R
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com