データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RC-Z2504 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 RC-Z2504
部品情報  Crimping pliers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

RC-Z2504 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  RC-Z2504 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT RC-Z2504 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1613822
09/18/2014   Page 1 / 2
Crimping pliers - RC-Z2504 - 1613822
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Crimping pliers
Key commercial data
Packing unit
1 pc
Weight per Piece (excluding packing)
825.5 GRM
Custom tariff number
82032000
Country of origin
Germany
Technical data
Product type
Crimping tool
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21040301
eCl@ss 5.1
21040301
eCl@ss 6.0
21043890
eCl@ss 7.0
21043890
eCl@ss 8.0
21043890
ETIM
ETIM 3.0
EC001121
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC000168


同様の部品番号 - RC-Z2504

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
RC-Z2514 PHOENIX-RC-Z2514 Datasheet
51Kb / 1P
Crimping pliers for turned RC crimp contacts 횠 1 mm / 횠 1.5 mm / 횠 2 mm, litz wire cross section of 0.08 mm짼 2.5 mm짼
More results

同様の説明 - RC-Z2504

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
SF-Z0029 PHOENIX-SF-Z0029 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0008 PHOENIX-SF-Z0008 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0009 PHOENIX-SF-Z0009 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
1605672 PHOENIX-1605672 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers - SF-Z0009
1607458 PHOENIX-1607458 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers - SF-Z0029
1212039 PHOENIX-1212039 Datasheet
54Kb / 3P
Crimping pliers - CRIMPFOX 25R
1212072 PHOENIX-1212072 Datasheet
98Kb / 6P
Crimping pliers - CRIMPFOX-M
1212318 PHOENIX-1212318 Datasheet
48Kb / 3P
Crimping pliers - CRIMPFOX-C120
1605668 PHOENIX-1605668 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers - SF-Z0008
1613822 PHOENIX-1613822 Datasheet
45Kb / 2P
Crimping pliers - RC-Z2504
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com