データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UP04316 データシート(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 UP04316
部品情報  For switching & For digital circuits
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

UP04316 データシート(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  UP04316 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor UP04316 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor UP04316 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor UP04316 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
UP04316
3
SJJ00249BED
Characteristics charts of Tr2
Cob  VCB
IO  VIN
VIN  IO
IC  VCE
VCE(sat)  IC
hFE  IC
Cob  VCB
IO  VIN
VIN  IO
0
10−1
6
5
4
3
2
1
110
102
f
= 1 MHz
IE
= 0
Ta
= 25°C
Collector-base voltage V
CB (V)
1
0.4
10
102
103
104
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
VO
= 5 V
Ta
= 25°C
Input voltage V
IN (V)
0
0
−12
−4
−8
−40
−120
−80
−160
Ta
= 25°C
IB =
−1.0 mA
−0.9 mA
−0.8 mA
−0.7 mA
−0.6 mA
−0.5 mA
−0.4 mA
−0.3 mA
−0.2 mA
−0.1 mA
Collector-emitter voltage V
CE (V)
−10−2
−10−1
−10−1
−1
−10
−102
−1
−10
−102
IC / IB
= 10
Ta
= 75°C
25
°C
−25°C
Collector current I
C (mA)
0
−1
100
200
300
400
−10
−102
−103
VCE
= −10 V
Ta
= 75°C
25
°C
−25°C
Collector current I
C (mA)
0
−10−1
6
5
4
3
2
1
−1
−10
−102
f
= 1 MHz
IE
= 0
Ta
= 25°C
Collector-base voltage V
CB (V)
−1
−0.4
−10
−10 2
−10 3
−10 4
−1.4
−1.2
−1.0
−0.8
−0.6
VO =
−5 V
Ta = 25
°C
Input voltage V
IN (V)
−10−2
−10−1
−10−1
−1
−10
−102
−1
−10
−102
VO
= −0.2 V
Ta
= 25°C
Output current I
O (mA)
10−2
10−1
10−1
1
10
102
110
102
VO
= 0.2 V
Ta
= 25°C
Output current I
O (mA)


同様の部品番号 - UP04316

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04312 PANASONIC-UP04312 Datasheet
106Kb / 4P
Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1)
UP04314 PANASONIC-UP04314 Datasheet
113Kb / 5P
Silicon NPN epitaxial planar type (Tr1) / Silicon PNP epitaxial planar type (Tr2)
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
More results

同様の説明 - UP04316

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
XN04211 PANASONIC-XN04211 Datasheet
81Kb / 3P
For switching/digital circuits
XN01212 PANASONIC-XN01212 Datasheet
85Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type For switching/digital circuits
XP0121M PANASONIC-XP0121M Datasheet
80Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type For switching/digital circuits
logo
Rohm
BD9738KN ROHM-BD9738KN Datasheet
462Kb / 6P
7-Channel Switching Regulator Controller for Digital Camera
BD9739KN ROHM-BD9739KN Datasheet
422Kb / 6P
7-Channel Switching Regulator Controller for Digital Camera
logo
Panasonic Semiconductor
XN01112 PANASONIC-XN01112 Datasheet
77Kb / 3P
Silicon PNP epitaxial planar type For switching/digital circuits
XN01210 PANASONIC-XN01210 Datasheet
76Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type For switching/digital circuits
XP06211 PANASONIC-XP06211 Datasheet
93Kb / 3P
Composite Transistors, Silicon NPN epitaxial planar type For switching/digital circuits
DA4X101K0R PANASONIC-DA4X101K0R Datasheet
327Kb / 5P
For high speed switching circuits
EXB-A10E471J PANASONIC-EXB-A10E471J Datasheet
112Kb / 2P
High density placing for digital signal circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com