データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408931 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408931
部品情報  Housing - HC-ADV-B24-SHFH-2STM25-EEE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1408931 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1408931 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408931 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408931 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1408931
18.11.2013   Page 1 / 3
Housing - HC-ADV-B24-SHFH-2STM25-EEE - 1408931
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)
HEAVYCON ADVANCE B24 box mounting base, for M6 screw locking, salt-water-resistant aluminum, with 2 x
M25 thread, without surface coating
Key commercial data
Packing unit
1 1
Weight per Piece (excluding packing)
520.0 GRM
Custom tariff number
85389099
Country of origin
China
Technical data
Dimensions
Height
72 mm
Width
45 mm
Length
152 mm
Ambient conditions
Schutzart Gehäuse (IP)
IP65
IP68 (0.2 bar/24 h)
IP69K
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
General
Note
For contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD104, M, K
Design
B24
Housing type
Box mounting bases
Locking type
Screw locking
Fixing screws
M6
No. of cable exits
2


同様の部品番号 - 1408931

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408933 PHOENIX-1408933 Datasheet
128Kb / 8P
Network cable - NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC
09/11/2020
1408934 PHOENIX-1408934 Datasheet
372Kb / 10P
NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC - Network cable
1408935 PHOENIX-1408935 Datasheet
329Kb / 8P
Network cable - NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC
1408936 PHOENIX-1408936 Datasheet
372Kb / 10P
NBC-R4AC/10,0-93E/R4AC - Network cable
More results

同様の説明 - 1408931

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408656 PHOENIX-1408656 Datasheet
59Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B06-SHFH-2STM25-EEE
1408753 PHOENIX-1408753 Datasheet
58Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE
1408834 PHOENIX-1408834 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B16-SHFH-2STM25-EEE
1408957 PHOENIX-1408957 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B24-SHFH-2STM32-EEE
1408973 PHOENIX-1408973 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B24-SHFH-2STM40-EEE
1408737 PHOENIX-1408737 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B10-SHFH-2STM20-EEE
1408915 PHOENIX-1408915 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B24-BHFH-EEE
1408630 PHOENIX-1408630 Datasheet
59Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE
1408850 PHOENIX-1408850 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B16-SHFH-2STM32-EEE
1408999 PHOENIX-1408999 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B24-CHFH-1TTM32-EEE
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com