データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSM6926 データシート(PDF) 3 Page - OKI electronic componets

部品番号 MSM6926
部品情報  300 bps Single Chip FSK MODEM
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OKI [OKI electronic componets]
ホームページ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM6926 データシート(HTML) 3 Page - OKI electronic componets

  MSM6926 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets MSM6926 Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
¡ Semiconductor
MSM6926/6946
3/25
PIN CONFIGURATION (TOP VIEW)
TS2
28
TS1
27
VD
26
AO
25
VA
24
FT
23
M
22
AIN
21
SG1
20
AG
19
SG2
18
CDR2
17
CDR1
16
DG
15
X1 1
X2 2
CLK 3
LT 4
CC 5
CS 6
RS1 7
RS2 8
XD 9
RD 10
CD1 11
CD2 12
RD1 13
RD2 14
44-Pin Plastic QFP
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
AG
SG1
NC
AIN
NC
NC
NC
NC
M
FT
VA
NC
RD
XD
RS2
NC
NC
NC
RS1
CS
CC
NC
28-Pin Plastic DIP
Note:
*: Both No. 17 pin and No. 39 pin are set to be at VA level by setting No. 33 pin at VA
level.
NC: No connect pin


同様の部品番号 - MSM6926

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OKI electronic componet...
MSM6927 OKI-MSM6927 Datasheet
222Kb / 31P
1200 bps Single Chip FSK MODEM
MSM6927GS-2K OKI-MSM6927GS-2K Datasheet
222Kb / 31P
1200 bps Single Chip FSK MODEM
MSM6927GS-K OKI-MSM6927GS-K Datasheet
222Kb / 31P
1200 bps Single Chip FSK MODEM
MSM6927RS OKI-MSM6927RS Datasheet
222Kb / 31P
1200 bps Single Chip FSK MODEM
More results

同様の説明 - MSM6926

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OKI electronic componet...
MSM6882-3 OKI-MSM6882-3 Datasheet
119Kb / 15P
2400/1200 bps Single Chip MSK Modem
MSM6927 OKI-MSM6927 Datasheet
222Kb / 31P
1200 bps Single Chip FSK MODEM
MSM6948 OKI-MSM6948 Datasheet
117Kb / 13P
1200 bps Single Chip MSK Modem
MSM7510 OKI-MSM7510 Datasheet
114Kb / 12P
300 bps Full Duplex FSK Modem - ITU-T V.21
logo
STMicroelectronics
TS7515 STMICROELECTRONICS-TS7515 Datasheet
932Kb / 14P
SINGLE CHIP DPSK AND FSK MODEM
logo
Epson Company
STC9492C EPSON-STC9492C Datasheet
615Kb / 12P
CMOS 1,200 bps PSK SINGLE CHIP MODEM
logo
Motorola, Inc
MC145442B MOTOROLA-MC145442B Datasheet
113Kb / 12P
SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145442 LANSDALE-ML145442 Datasheet
800Kb / 11P
Single-Chip 300-Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145444 MOTOROLA-MC145444 Datasheet
165Kb / 12P
Single-Chip 300-Baud Modem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com