データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1623390 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1623390
部品情報  Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1623390 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1623390 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1623390 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1623390 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1623390
03/19/2019   Page 1 / 3
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD - 1623390
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Key Commercial Data
Packing unit
50 pc
Minimum order quantity
50 pc
GTIN
GTIN
4055626139654
Technical data
Dimensions
Fixed cable length
500 mm
External cable diameter
5.4 mm ±0.15 mm
Ambient conditions
Degree of protection (when plugged in)
IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Degree of protection (not plugged in)
IP65
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-25 °C ... 50 °C
General
Design
Pin
Tightening torque nut
1.8 Nm ±0.1 Nm
Insertion force
45 N ±10 N
Disconnect force
250 N ±50 N
Pull-out force of cable >= disconnect force
> 80 N
Rated voltage
1500 V
Rated current (6.0 mm²)
40 A
Nominal cross section
6 mm²


同様の部品番号 - 1623390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1623391 PHOENIX-1623391 Datasheet
369Kb / 11P
PV-FT-CF-C-6-300-BU - Device connector front mounting
More results

同様の説明 - 1623390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1621847 PHOENIX-1621847 Datasheet
72Kb / 2P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-500-BK
1705996 PHOENIX-1705996 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-300-RD
1805135 PHOENIX-1805135 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
1805148 PHOENIX-1805148 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD
1805164 PHOENIX-1805164 Datasheet
79Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-4-130-RD
1805177 PHOENIX-1805177 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-130-BU
1622662 PHOENIX-1622662 Datasheet
79Kb / 4P
Photovoltaic connector - PV-CM-C-HSG
09/12/2020
1805180 PHOENIX-1805180 Datasheet
107Kb / 7P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-130-RD
09/12/2020
1806024 PHOENIX-1806024 Datasheet
77Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-350-BK
11/04/2018
1806037 PHOENIX-1806037 Datasheet
107Kb / 7P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-350-BK
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com