データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1623390 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1623390
部品情報  Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1623390 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1623390 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1623390 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1623390 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1623390
03/19/2019   Page 2 / 3
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD - 1623390
Technical data
General
Protection class
II
Material
Color
black
Insulating material
mPPE
Contact material
Cu
Contact surface material
Ag
Flammability rating according to UL 94
V0
Connection data
Connection method
Crimp
Connection capacity
6 mm²
Contact resistance with connected conductor
0.45 mΩ
Cable type
S03
Standards and Regulations
Halogen-free
yes
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Drawings
Dimensional drawing
a
c
Ø12,1
±0,05
5,7
±0,05
a: anti-rotation protection
b: coding
c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 -
5 mm
Dimensional drawing
DO NOT DISCONNECT
UNDER LOAD
18,6
41,6
c
x
Dimension x = cable length
c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 - 5 mm
Approvals
Approvals
Approvals
TÜV Rheinland / EAC


同様の部品番号 - 1623390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1623391 PHOENIX-1623391 Datasheet
369Kb / 11P
PV-FT-CF-C-6-300-BU - Device connector front mounting
More results

同様の説明 - 1623390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1621847 PHOENIX-1621847 Datasheet
72Kb / 2P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-500-BK
1705996 PHOENIX-1705996 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-300-RD
1805135 PHOENIX-1805135 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
1805148 PHOENIX-1805148 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD
1805164 PHOENIX-1805164 Datasheet
79Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-4-130-RD
1805177 PHOENIX-1805177 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-130-BU
1622662 PHOENIX-1622662 Datasheet
79Kb / 4P
Photovoltaic connector - PV-CM-C-HSG
09/12/2020
1805180 PHOENIX-1805180 Datasheet
107Kb / 7P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-130-RD
09/12/2020
1806024 PHOENIX-1806024 Datasheet
77Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-350-BK
11/04/2018
1806037 PHOENIX-1806037 Datasheet
107Kb / 7P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-350-BK
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com