データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0803856 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 0803856
部品情報  Insert label - US-EMT (103X23)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0803856 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0803856 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0803856 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/0803856
08/26/2019   Page 1 / 2
Insert label - US-EMT (103X23) - 0803856
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Snap-in markers, insert label, for marking Siemens S-7-300 controllers, card, white, unmarked, can be
marked with: THERMOMARK CARD, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 103 x
23 mm
Key Commercial Data
Packing unit
10 pc
Minimum order quantity
10 pc
GTIN
GTIN
4055626172903
Technical data
Dimensions
Length (b)
23 mm
Width (a)
103 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 120 °C
General
Color
white
Components
free from silicone and halogen
Material
Polyester
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Number of individual labels
5
Number of individual labels per row
1
Marking mounting type
snapped into marker carrier
Standards and Regulations
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


同様の部品番号 - 0803856

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
0803850 PHOENIX-0803850 Datasheet
51Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5) GY
0803851 PHOENIX-0803851 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26)
0803852 PHOENIX-0803852 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26) TQ
0803853 PHOENIX-0803853 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50/28X13)
0803854 PHOENIX-0803854 Datasheet
130Kb / 11P
Computer Marking System Engraving System CMS-GRAV
More results

同様の説明 - 0803856

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
0800042 PHOENIX-0800042 Datasheet
49Kb / 3P
Insert label - EMT (103X23)R TQ
0803847 PHOENIX-0803847 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (103X17) TQ
0803848 PHOENIX-0803848 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5)
0803850 PHOENIX-0803850 Datasheet
51Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5) GY
0803851 PHOENIX-0803851 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26)
0803852 PHOENIX-0803852 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26) TQ
0803857 PHOENIX-0803857 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (103X23) TQ
0803858 PHOENIX-0803858 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (23X109)
0803859 PHOENIX-0803859 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (23X109) YE
0803862 PHOENIX-0803862 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (13X109)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com