| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157C データシート(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157C データシート(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 258 page ![]() Port E PE7 - - QUADSPI_ BK2_IO0 - FMC_AD4/ FMC_D4 - - EVENTOUT PE8 - - QUADSPI_ BK2_IO1 - FMC_AD5/ FMC_D5 - - EVENTOUT PE9 - - QUADSPI_ BK2_IO2 - FMC_AD6/ FMC_D6 - - EVENTOUT PE10 - - QUADSPI_ BK2_IO3 - FMC_AD7/ FMC_D7 - - EVENTOUT PE11 - - SAI2_SD_B - FMC_AD8/ FMC_D8 DCMI_D4 LCD_G3 EVENTOUT PE12 SDMMC1_ D0DIR - SAI2_SCK_B - FMC_AD9/ FMC_D9 - LCD_B4 EVENTOUT PE13 - - SAI2_FS_B - FMC_AD10/ FMC_D10 DCMI_D6 LCD_DE EVENTOUT PE14 UART8_RTS/ UART8_DE - SAI2_MCLK_B SDMMC1_ D123DIR FMC_AD11/ FMC_D11 LCD_G0 LCD_CLK EVENTOUT PE15 UART8_CTS - FMC_NCE2 - FMC_AD12/ FMC_D12 - LCD_R7 EVENTOUT Port F PF0 - SDMMC3_D0 SDMMC3_ CKIN - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - SDMMC3_CMD SDMMC3_ CDIR - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - SDMMC2_ D0DIR SDMMC3_ D0DIR SDMMC1_ D0DIR FMC_A2 - - EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |